công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA2004-H14-T bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện TDA2004-H14-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  1010W STEREO AMPLIFIER FOR CAR RADIO
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

TDA2004-H14-T bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies

  TDA2004-H14-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies TDA2004-H14-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies TDA2004-H14-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies TDA2004-H14-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies TDA2004-H14-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies TDA2004-H14-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies TDA2004-H14-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies TDA2004-H14-T Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TDA2004
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
6
www.unisonic.com.tw
QW-R107-034,A
TYPICAL CHARACTORISTICS
7
6
8
10
8
Vs (V)
Figure 1. Quiescent Output Voltage vs.
Supply Voltage
5
4
16
14
12
80
60
100
010
8
Vs (V)
Figure 2. Quiescent Drain Current vs.
Supply Voltage
40
20
16
14
12
2
8
0.01
PoUT (W)
0.1
1
0
12
9
15
0
10
8
Vs (V)
6
3
16
14
12
Figure 4. Output Power vs. Supply Voltage
Figure 3. Distortion vs. Output Power
6
4
f=1KHz
Gv=50dB
Vs=13.2V, RL=3.2Ω
Vs=14.4V, RL=4Ω
Vs=13.2V, RL=16Ω
Vs=14.4V, RL=2Ω
f=1KHz
Gv=50dB
THD=10%
RL = 4Ω
RL = 2Ω
10
18
10
18
18
18
120
12
9
15
0
10
8
Vs (V)
6
3
16
14
12
Figure 5. Output Power vs. SupplyVoltage
0.8
0.4
1.2
10
10 3
102
10 4
f (Hz)
Figure 6. Distortion vs Frequency
Vs=14.4V
Gv=50dB
RL = 3.2Ω
RL = 1.6Ω
f=1KHz
Gv=50dB
THD=10%
RL = 2Ω
PoUT=2.5W
18
18
10
5
1.6
2.0
RL = 4Ω
PoUT=2.5W


Số phần tương tự - TDA2004-H14-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
TDA2004-H14-B-T UTC-TDA2004-H14-B-T Datasheet
316Kb / 8P
   1010W STEREO AMPLIFIER FOR CAR RADIO
More results

Mô tả tương tự - TDA2004-H14-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TDA2004A STMICROELECTRONICS-TDA2004A Datasheet
164Kb / 10P
   10 10W STEREO AMPLIFIER FOR CAR RADIO
logo
Unisonic Technologies
TDA2004 UTC-TDA2004_15 Datasheet
316Kb / 8P
   1010W STEREO AMPLIFIER FOR CAR RADIO
logo
STMicroelectronics
TDA2004R STMICROELECTRONICS-TDA2004R Datasheet
293Kb / 17P
   10 10 W stereo amplifier for car radio
logo
Unisonic Technologies
UTCTDA2003 UTC-UTCTDA2003 Datasheet
72Kb / 8P
   10W CAR RADIO AUDIO AMPLIFIER
logo
STMicroelectronics
E-TDA2003V STMICROELECTRONICS-E-TDA2003V Datasheet
301Kb / 10P
   10W CAR RADIO AUDIO AMPLIFIER
logo
Unisonic Technologies
TDA2003 UTC-TDA2003_15 Datasheet
320Kb / 10P
   10W CAR RADIO AUDIO AMPLIFIER
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TDA2003AV TGS-TDA2003AV Datasheet
338Kb / 8P
   10W CAR RADIO AUDIO AMPLIFIER
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
TDA2003 ARTSCHIP-TDA2003 Datasheet
647Kb / 9P
   10W CAR RADIO AUDIO AMPLIFIER
logo
STMicroelectronics
TDA2003 STMICROELECTRONICS-TDA2003 Datasheet
152Kb / 10P
   10W CAR RADIO AUDIO AMPLIFIER
logo
Unisonic Technologies
TDA2003 UTC-TDA2003_11 Datasheet
316Kb / 10P
   10W CAR RADIO AUDIO AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com