công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC34119G-S08-T bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện MC34119G-S08-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW POWER AUDIO AMPLIFIER
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

MC34119G-S08-T bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Unisonic Technologies

  MC34119G-S08-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies MC34119G-S08-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies MC34119G-S08-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies MC34119G-S08-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies MC34119G-S08-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies MC34119G-S08-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies MC34119G-S08-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies MC34119G-S08-T Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MC34119
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
7 of 8
www.unisonic.com.tw
QW-R107-038,H
TYPICAL CHARACTERISTICS(Cont.)
0
0
0.4
40
160
200
Load Current, ILOAD (mA)
VOL @ VO1, VO2 Versus Load Current
1.0
1.4
0.6
80
120
VCC = 3V
VCC>6V
0.2
0.8
1.2
TA = 25°C
0
0.8
40
80
120
8.0
16
Input Characteristics @ CD (Pin 1)
4.0
200
Chip Disable Voltage, VCD (V)
12
Valid for VCD ≤ VCC
160


Số phần tương tự - MC34119G-S08-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
MC34119G-S08-R UTC-MC34119G-S08-R Datasheet
295Kb / 8P
   LOW POWER AUDIO AMPLIFIER
MC34119G-S08-R UTC-MC34119G-S08-R Datasheet
230Kb / 8P
   LOW POWER AUDIO AMPLIFIER
More results

Mô tả tương tự - MC34119G-S08-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS34119 TSC-TS34119 Datasheet
492Kb / 11P
   Low Power Audio Amplifier
TS34119 TSC-TS34119_07 Datasheet
744Kb / 13P
   Low Power Audio Amplifier
logo
Wuxi Youda electronics ...
YD8602 YOUDA-YD8602 Datasheet
80Kb / 5P
   LOW POWER AUDIO AMPLIFIER
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSGSC34119 SECOS-SSGSC34119 Datasheet
1Mb / 9P
   Low Power Audio Amplifier
SPW34119D SECOS-SPW34119D Datasheet
1Mb / 9P
   Low Power Audio Amplifier
logo
Unisonic Technologies
UTCMC34119 UTC-UTCMC34119 Datasheet
86Kb / 4P
   LOW POWER AUDIO AMPLIFIER
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SGP34119 SECOS-SGP34119 Datasheet
1Mb / 9P
   Low Power Audio Amplifier
logo
System Logic Semiconduc...
SL34119 SLS-SL34119 Datasheet
75Kb / 6P
   Low Power Audio Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
GP34119 ETC2-GP34119 Datasheet
551Kb / 8P
   LOW POWER AUDIO AMPLIFIER
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
MC34119 ARTSCHIP-MC34119 Datasheet
406Kb / 11P
   Low Power Audio Amplifier
logo
Freescale Semiconductor...
MC34119P FREESCALE-MC34119P Datasheet
271Kb / 12P
   Low Power Audio Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com