công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6N60G-TF2-T bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 6N60G-TF2-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  6.2A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

6N60G-TF2-T bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies

  6N60G-TF2-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 6N60G-TF2-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 6N60G-TF2-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 6N60G-TF2-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 6N60G-TF2-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 6N60G-TF2-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
6N60
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
6 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R502-117.G
TYPICAL CHARACTERISTICS
UTC assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that
exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or
other parameters) listed in products specifications of any and all UTC products described or contained
herein. UTC products are not designed for use in life support appliances, devices or systems where
malfunction of these products can be reasonably expected to result in personal injury. Reproduction in
whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information
presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate
and reliable and may be changed without notice.


Số phần tương tự - 6N60G-TF2-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
6N60G-TF2-T UTC-6N60G-TF2-T Datasheet
264Kb / 7P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - 6N60G-TF2-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nanjing International G...
NJ6N60 DGNJDZ-NJ6N60 Datasheet
699Kb / 6P
   6.2A 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Unisonic Technologies
6N60Z UTC-6N60Z Datasheet
200Kb / 6P
   6.2A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Intersil Corporation
IRFBC40 INTERSIL-IRFBC40 Datasheet
55Kb / 7P
   6.2A, 600V, 1.200 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
Unisonic Technologies
6N65Z UTC-6N65Z Datasheet
251Kb / 6P
   6.2A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
6N65 UTC-6N65 Datasheet
252Kb / 6P
   6.2A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
6N90 UTC-6N90_12 Datasheet
203Kb / 5P
   6.2A, 900V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Nanjing International G...
NJ6N65 DGNJDZ-NJ6N65 Datasheet
645Kb / 6P
   6.2A 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Will Semiconductor Ltd.
WNM3017 WILLSEMI-WNM3017 Datasheet
857Kb / 8P
   Single N-Channel, 30V, 6.2A, Power MOSFET
logo
DIYI Electronic Technol...
7N60 DYELEC-7N60 Datasheet
2Mb / 9P
   600V N-Channel Power MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2N60S TSC-TSM2N60S Datasheet
328Kb / 8P
   600V N-Channel Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com