công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6N90L-TF1-T bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 6N90L-TF1-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  6.2A, 900V N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

6N90L-TF1-T bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  6N90L-TF1-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 6N90L-TF1-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 6N90L-TF1-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 6N90L-TF1-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 6N90L-TF1-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
6N90
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 5
www.unisonic.com.tw
QW-R502-492.C
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS
VDS
+
-
DUT
RG
dv/dt controlled by RG
ISD controlled by pulse period
VDD
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms
Same Type
as DUT
ISD
VGS
L
VGS
(Driver)
ISD
(DUT)
VDS
(DUT)
D=
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
10V
di/dt
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
VDD
VSD
Body Diode Forward
Voltage Drop
IFM, Body Diode Forward Current
Driver


Số phần tương tự - 6N90L-TF1-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
6N90L-TF1-T UTC-6N90L-TF1-T Datasheet
180Kb / 6P
   6.2 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
6N90L-TF1-T UTC-6N90L-TF1-T Datasheet
283Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - 6N90L-TF1-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM3N90 TSC-TSM3N90_14 Datasheet
572Kb / 12P
   900V N-Channel Power MOSFET
TSM9N90 TSC-TSM9N90 Datasheet
429Kb / 10P
   900V N-Channel Power MOSFET
logo
Unisonic Technologies
6N65Z UTC-6N65Z Datasheet
251Kb / 6P
   6.2A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Nanjing International G...
NJ6N60 DGNJDZ-NJ6N60 Datasheet
699Kb / 6P
   6.2A 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM7N90 TSC-TSM7N90_14 Datasheet
1Mb / 10P
   900V N-Channel Power MOSFET
TSM4N90 TSC-TSM4N90_14 Datasheet
469Kb / 10P
   900V N-Channel Power MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7N90 UTC-7N90 Datasheet
173Kb / 6P
   900V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM9N90_1311 TSC-TSM9N90_1311 Datasheet
491Kb / 10P
   900V N-Channel Power MOSFET
TSM7N90 TSC-TSM7N90 Datasheet
410Kb / 10P
   900V N-Channel Power MOSFET
TSM4N90 TSC-TSM4N90 Datasheet
406Kb / 10P
   900V N-Channel Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com