công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6N40L-TF3-T bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 6N40L-TF3-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  6A, 400V N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

6N40L-TF3-T bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  6N40L-TF3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 6N40L-TF3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 6N40L-TF3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 6N40L-TF3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 6N40L-TF3-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 6N40L-TF3-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
6N40
Preliminary
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R502-487.d
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS
Same Type
as D.U.T.
L
VDD
Driver
VGS
RG
-
VDS
D.U.T.
+
* dv/dt controlled by RG
* ISD controlled by pulse period
* D.U.T.-Device Under Test
-
+
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit
P. W.
Period
D=
VGS
(Driver)
ISD
(D.U.T.)
IFM, Body Diode Forward Current
di/dt
IRM
Body Diode Reverse Current
Body Diode Recovery dv/dt
Body Diode
Forward Voltage Drop
VDD
10V
VDS
(D.U.T.)
VGS=
P.W.
Period
Peak Diode Recovery dv/dt Waveforms


Số phần tương tự - 6N40L-TF3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
6N40L-TF3-T UTC-6N40L-TF3-T Datasheet
169Kb / 6P
   6 Amps, 400 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
6N40L-TF3-T UTC-6N40L-TF3-T Datasheet
189Kb / 6P
   N-CHANNEL MOSFET ARRAY FOR SWITCHING
More results

Mô tả tương tự - 6N40L-TF3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Donghai Semicon...
730 WXDH-730 Datasheet
1Mb / 12P
   6A 400V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
logo
MagnaChip Semiconductor...
MDD9N40 MGCHIP-MDD9N40 Datasheet
840Kb / 6P
   N-Channel MOSFET 400V, 6A, 0.85(ohm)
logo
Unisonic Technologies
18N40 UTC-18N40 Datasheet
145Kb / 3P
   400V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Intersil Corporation
HGTD6N40E1 INTERSIL-HGTD6N40E1 Datasheet
32Kb / 4P
   6A, 400V and 500V N-Channel IGBTs
March 1997
logo
STMicroelectronics
STP7NC40 STMICROELECTRONICS-STP7NC40 Datasheet
244Kb / 8P
   N-CHANNEL 400V - 0.75ohm - 6A TO-220 PowerMESH?줚I MOSFET
logo
First Components Intern...
IRF740FP FCI-IRF740FP Datasheet
208Kb / 3P
   10A 400V N CHANNEL POWER MOSFET
logo
Unisonic Technologies
1N40_1109 UTC-1N40_1109 Datasheet
173Kb / 4P
   1A, 400V N-CHANNEL POWER MOSFET
5N40 UTC-5N40 Datasheet
198Kb / 6P
   5A, 400V N-CHANNEL POWER MOSFET
12N40 UTC-12N40 Datasheet
164Kb / 4P
   12A, 400V N-CHANNEL POWER MOSFET
13N40 UTC-13N40 Datasheet
157Kb / 4P
   13A, 400V N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com