công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3N60 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 3N60
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

3N60 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  3N60_11 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 3N60_11 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 3N60_11 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 3N60_11 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 3N60_11 Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 3N60_11 Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 3N60_11 Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies 3N60_11 Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
3N60
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 8
www.unisonic.com.tw
QW-R502-110,G
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC =25℃, unless otherwise specified)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN TYP MAX UNIT
OFF CHARACTERISTICS
Drain-Source Breakdown Voltage
BVDSS
VGS = 0 V, ID = 250 μA
600
V
Drain-Source Leakage Current
IDSS
VDS = 600 V, VGS = 0 V
10
μA
Forward
VGS = 30 V, VDS = 0 V
100
nA
Gate-Source Leakage Current
Reverse
IGSS
VGS = -30 V, VDS = 0 V
-100
nA
Breakdown Voltage Temperature
Coefficient
BV
DSS/△TJ
ID = 250 μA,
Referenced to 25°C
0.6
V/℃
ON CHARACTERISTICS
Gate Threshold Voltage
VGS(TH)
VDS = VGS, ID = 250 μA
2.0
4.0
V
Static Drain-Source On-State Resistance
RDS(ON)
VGS = 10 V, ID = 1.5A
2.8
3.6
DYNAMIC CHARACTERISTICS
Input Capacitance
CISS
350 450
pF
Output Capacitance
COSS
50
65
pF
Reverse Transfer Capacitance
CRSS
VDS = 25 V, VGS = 0 V,
f = 1MHz
5.5
7.5
pF
SWITCHING CHARACTERISTICS
Turn-On Delay Time
tD(ON)
10
30
ns
Turn-On Rise Time
tR
30
70
ns
Turn-Off Delay Time
tD(OFF)
20
50
ns
Turn-Off Fall Time
tF
VDD = 300V, ID = 3.0 A,
RG = 25Ω
(Note 1, 2)
30
70
ns
Total Gate Charge
QG
10
13
nC
Gate-Source Charge
QGS
2.7
nC
Gate-Drain Charge
QDD
VDS= 480V,ID= 3.0A,
VGS= 10 V (Note 1, 2)
4.9
nC
SOURCE- DRAIN DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS
Drain-Source Diode Forward Voltage
VSD
VGS = 0 V, IS = 3.0 A
1.4
V
Maximum Continuous Drain-Source Diode
Forward Current
IS
3.0
A
Maximum Pulsed Drain-Source Diode
Forward Current
ISM
12
A
Reverse Recovery Time
tRR
210
ns
Reverse Recovery Charge
QRR
VGS = 0 V, IS = 3.0 A,
dIF/dt = 100 A/μs (Note 1)
1.2
μC
Notes: 1. Pulse Test: Pulse Width≤300μs, Duty Cycle≤2%
2. Essentially independent of operating temperature.


Số phần tương tự - 3N60_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
3N60 UTC-3N60_15 Datasheet
399Kb / 9P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - 3N60_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
3N60 UTC-3N60 Datasheet
388Kb / 8P
   3A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
3N60A UTC-3N60A Datasheet
382Kb / 8P
   3A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
3N60K UTC-3N60K Datasheet
383Kb / 8P
   3A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
3N60Z UTC-3N60Z Datasheet
368Kb / 8P
   3A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD3C60 AOSMD-AOD3C60 Datasheet
261Kb / 6P
   600V,3A N-Channel MOSFET
logo
STMicroelectronics
STGD3NB60SD STMICROELECTRONICS-STGD3NB60SD Datasheet
322Kb / 8P
   N-CHANNEL 3A - 600V DPAK Power MESH IGBT
STGD3NB60S STMICROELECTRONICS-STGD3NB60S Datasheet
83Kb / 8P
   N-CHANNEL 3A - 600V DPAK Power MESH IGBT
STGB3NB60SD STMICROELECTRONICS-STGB3NB60SD Datasheet
336Kb / 8P
   N-CHANNEL 3A - 600V D2PAK Power MESH??IGBT
logo
DIYI Electronic Technol...
7N60 DYELEC-7N60 Datasheet
2Mb / 9P
   600V N-Channel Power MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2N60S TSC-TSM2N60S Datasheet
328Kb / 8P
   600V N-Channel Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com