công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCM63F733ATQ10R bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MCM63F733ATQ10R
Giải thích chi tiết về linh kiện  128K x 32 Bit Flow-Through BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MCM63F733ATQ10R bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Motorola, Inc

Back Button MCM63F733ATQ10R Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MCM63F733ATQ10R Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MCM63F733ATQ10R Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MCM63F733ATQ10R Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MCM63F733ATQ10R Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MCM63F733ATQ10R Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc MCM63F733ATQ10R Datasheet HTML 13Page - Motorola, Inc MCM63F733ATQ10R Datasheet HTML 14Page - Motorola, Inc MCM63F733ATQ10R Datasheet HTML 15Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
MCM63F733A
11
MOTOROLA FAST SRAM
(c) Pull–Down
VOLTAGE (V)
PULL–DOWN
I (mA) MIN
I (mA) MAX
– 0.5
0
0.4
0.8
1.25
1.6
2.8
3.2
3.4
0
0
10
20
31
40
40
40
40
0
0
20
40
63
80
80
80
80
Figure 4. Typical Output Buffer Characteristics
VDD
1.6
1.25
0.3
0
040
80
CURRENT (mA)
(b) Pull–Up: VDDQ = 3.3 V
VOLTAGE (V)
PULL–UP
I (mA) MIN
I (mA) MAX
– 0.5
0
1.4
1.65
2.0
3.135
3.6
– 40
– 40
– 40
– 37
– 28
0
0
– 120
– 120
– 120
– 108
– 81
– 20
0
3.135
2.8
1.65
1.4
0
0
– 40
CURRENT (mA)
3.6
– 120
– 80
(a) Pull–Up for VDDQ = 2.5 V
VOLTAGE (V)
PULL–UP
I (mA) MIN
I (mA) MAX
– 0.5
0
0.8
1.25
1.5
2.3
2.7
2.9
– 38
– 38
– 38
– 30
– 27
0
0
0
– 105
– 105
– 105
– 83
– 75
– 40
– 15
0
2.9
2.5
2.3
1.25
0.8
0
0
– 40
– 105
CURRENT (mA)


Số phần tương tự - MCM63F733ATQ10R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM63F737K MOTOROLA-MCM63F737K Datasheet
400Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Flow?밫hrough BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63F737KTQ11 MOTOROLA-MCM63F737KTQ11 Datasheet
400Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Flow?밫hrough BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63F737KTQ11R MOTOROLA-MCM63F737KTQ11R Datasheet
400Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Flow?밫hrough BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63F737KTQ8.5 MOTOROLA-MCM63F737KTQ8.5 Datasheet
400Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Flow?밫hrough BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63F737KTQ8.5R MOTOROLA-MCM63F737KTQ8.5R Datasheet
400Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Flow?밫hrough BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
More results

Mô tả tương tự - MCM63F733ATQ10R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM69F735 MOTOROLA-MCM69F735 Datasheet
181Kb / 16P
   128K x 36 Bit Flow-Through BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P733A MOTOROLA-MCM63P733A Datasheet
238Kb / 16P
   128K x 32 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69F737 MOTOROLA-MCM69F737 Datasheet
283Kb / 20P
   128K x 36 Bit Flow?밫hrough BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69F817 MOTOROLA-MCM69F817 Datasheet
175Kb / 16P
   256K x 18 Bit Flow-Through BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69F819 MOTOROLA-MCM69F819 Datasheet
274Kb / 20P
   256K x 18 Bit Flow-Through BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69F536C MOTOROLA-MCM69F536C Datasheet
209Kb / 12P
   32K x 36 Bit Flow-Through BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69F618C MOTOROLA-MCM69F618C Datasheet
203Kb / 12P
   64K x 18 Bit Flow-Through BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
logo
Integrated Silicon Solu...
IS61SF12832 ISSI-IS61SF12832 Datasheet
112Kb / 16P
   128K x 32, 128K x 36 SYNCHRONOUS FLOW-THROUGH STATIC RAM
logo
Motorola, Inc
MCM69P735 MOTOROLA-MCM69P735 Datasheet
183Kb / 16P
   128K x 36 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P736 MOTOROLA-MCM69P736 Datasheet
180Kb / 16P
   128K x 36 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com