công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZV99LG bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Arizona Microtek, Inc

tên linh kiện AZV99LG
Giải thích chi tiết về linh kiện  PECL/LVDS Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AZM [Arizona Microtek, Inc]
Trang chủ  http://azmicrotek.com
Logo AZM - Arizona Microtek, Inc

AZV99LG bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Arizona Microtek, Inc

Back Button AZV99LG Datasheet HTML 2Page - Arizona Microtek, Inc AZV99LG Datasheet HTML 3Page - Arizona Microtek, Inc AZV99LG Datasheet HTML 4Page - Arizona Microtek, Inc AZV99LG Datasheet HTML 5Page - Arizona Microtek, Inc AZV99LG Datasheet HTML 6Page - Arizona Microtek, Inc AZV99LG Datasheet HTML 7Page - Arizona Microtek, Inc AZV99LG Datasheet HTML 8Page - Arizona Microtek, Inc AZV99LG Datasheet HTML 9Page - Arizona Microtek, Inc AZV99LG Datasheet HTML 10Page - Arizona Microtek, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
Arizona Microtek, Inc.
AZV99
PECL/LVDS Oscillator Gain Stage &
Buffer with Selectable Enable
www.azmicrotek.com
+1-480-962-5881
6
Request a Sample
May 2012, Rev 2.0
D
D
VBB
R1
See table
R2
470
Ω
C2
3.3 or 5 V
CMOS
EL16VO
Front End
C1
0.01
μF
AC Coupling Capacitor
Figure 2 - Application circuit for CMOS inputs
Table 8 – Recommended Component Values for CMOS Single Ended Inputs
Input Type
R1
1 Value
AC Coupled (C2 in circuit)
DC Coupled (C2 shorted)
3.3 V CMOS
1.1 kΩ
2.0 kΩ
5.0 V CMOS
1.6 kΩ
3.3 kΩ
1.
R1 should be chosen so that the input swing on the D input with respect to D
¯
is in the range of ±80 to ±1000 mV, per the AC Characteristics table and the
D input is < ±750 mV with respect to VBB.


Số phần tương tự - AZV99LG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Arizona Microtek, Inc
AZV99LG AZM-AZV99LG Datasheet
226Kb / 15P
   PECL/LVDS Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
AZV99LG AZM-AZV99LG Datasheet
260Kb / 16P
   PECL/LVDS Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
More results

Mô tả tương tự - AZV99LG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Arizona Microtek, Inc
AZV99 AZM-AZV99 Datasheet
226Kb / 15P
   PECL/LVDS Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
AZV99 AZM-AZV99_09 Datasheet
260Kb / 16P
   PECL/LVDS Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
AZ100LVEL16VR AZM-AZ100LVEL16VR Datasheet
191Kb / 13P
   ECL/PECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
AZ100LVEL16VT AZM-AZ100LVEL16VT Datasheet
215Kb / 13P
   ECL/PECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
AZ100LVEL16VR AZM-AZ100LVEL16VR_12 Datasheet
739Kb / 9P
   PECL/ECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
logo
List of Unclassifed Man...
AZ100LVEL16VR ETC-AZ100LVEL16VR Datasheet
178Kb / 6P
   ECL/PECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ100LVEL16VT AZM-AZ100LVEL16VT_12 Datasheet
486Kb / 9P
   PECL/ECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
AZ10EL16VO AZM-AZ10EL16VO Datasheet
258Kb / 18P
   ECL/PECL Oscillator Gain Stage and Buffer with Enable
logo
List of Unclassifed Man...
AZ10EL16VO ETC2-AZ10EL16VO Datasheet
258Kb / 18P
   ECL/PECL Oscillator Gain Stage and Buffer with Enable
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ100LVEL16VV AZM-AZ100LVEL16VV_12 Datasheet
473Kb / 9P
   Dual Frequency PECL/ECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Enable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com