công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZP53 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Arizona Microtek, Inc

tên linh kiện AZP53
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Phase Noise Sine Wave/CMOS
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AZM [Arizona Microtek, Inc]
Trang chủ  http://azmicrotek.com
Logo AZM - Arizona Microtek, Inc

AZP53 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Arizona Microtek, Inc

Back Button AZP53 Datasheet HTML 5Page - Arizona Microtek, Inc AZP53 Datasheet HTML 6Page - Arizona Microtek, Inc AZP53 Datasheet HTML 7Page - Arizona Microtek, Inc AZP53 Datasheet HTML 8Page - Arizona Microtek, Inc AZP53 Datasheet HTML 9Page - Arizona Microtek, Inc AZP53 Datasheet HTML 10Page - Arizona Microtek, Inc AZP53 Datasheet HTML 11Page - Arizona Microtek, Inc AZP53 Datasheet HTML 12Page - Arizona Microtek, Inc AZP53 Datasheet HTML 13Page - Arizona Microtek, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
Arizona Microtek, Inc.
AZP53
Low Phase Noise Sine Wave/CMOS
to LVPECL Buffer/Divider
www.azmicrotek.com
+1-480-962-5881
10
Request a Sample
May 2012, Rev 2.1
Table 6 - AC Characteristics
AC Characteristics (VDD = 3.0V to 3.6V, TA = -40 to 85
°C)
Symbol
Characteristic
Min
Max
Unit
tr / tf
Output Rise/Fall
1,2
80
250
ps
(20% - 80%)
fMAX
Maximum Input Frequency - Sine wave
2
MHz
÷1
800
÷2
1300
VINMAX
Maximum Recommended Input Signal
VDD
V p-p
VINMIN
Minimum Recommended Input Signal
0.2
V p-p
nP
Phase Noise
1,2 - 1MHz offset
-165
dBc/Hz
1 Specified with outputs terminated through 50W resistors to V
CC - 2V or Thevenin equivalent.
2 1.5 v p-p sine wave input, AC coupled to D pin.


Số phần tương tự - AZP53

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Arizona Microtek, Inc
AZP53 AZM-AZP53 Datasheet
228Kb / 9P
   Low Phase Noise Sine Wave to LVPECL Buffer/Divider
AZP53PG AZM-AZP53PG Datasheet
228Kb / 9P
   Low Phase Noise Sine Wave to LVPECL Buffer/Divider
AZP53PG AZM-AZP53PG Datasheet
556Kb / 13P
   Low Phase Noise Sine Wave / CMOS to LVPECL Buffer / Translator
AZP53QG AZM-AZP53QG Datasheet
556Kb / 13P
   Low Phase Noise Sine Wave / CMOS to LVPECL Buffer / Translator
AZP53 AZM-AZP53_13 Datasheet
556Kb / 13P
   Low Phase Noise Sine Wave / CMOS to LVPECL Buffer / Translator
More results

Mô tả tương tự - AZP53

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Arizona Microtek, Inc
AZP52 AZM-AZP52_13 Datasheet
483Kb / 9P
   Low Phase Noise Sine Wave / CMOS to LVPECL Buffer / Translator
AZP54 AZM-AZP54 Datasheet
500Kb / 9P
   Low Phase Noise Sine Wave/CMOS to LVPECL Buffer/Divider
AZP52 AZM-AZP52 Datasheet
502Kb / 9P
   Low Phase Noise Sine Wave/CMOS to LVPECL Buffer/Divider
AZP63 AZM-AZP63_13 Datasheet
519Kb / 12P
   Low Phase Noise Sine Wave / CMOS to LVPECL Buffer / Translator
AZP63 AZM-AZP63 Datasheet
540Kb / 12P
   Low Phase Noise Sine Wave/CMOS to LVPECL Buffer/Divider
AZP51 AZM-AZP51_12 Datasheet
499Kb / 9P
   Low Phase Noise Sine Wave/CMOS to LVPECL Buffer/Divider
AZP53 AZM-AZP53_13 Datasheet
556Kb / 13P
   Low Phase Noise Sine Wave / CMOS to LVPECL Buffer / Translator
logo
Nel Frequency Controls,...
AB-X0A3XX-X NEL-AB-X0A3XX-X Datasheet
155Kb / 3P
   SINE-WAVE UHF, Low Phase Noise XO
logo
Advanced XTAL Products
AXIOM75-25 AXTAL-AXIOM75-25 Datasheet
94Kb / 2P
   Low Phase Noise OCXO with Sine Wave Output
AXIOM75-27 AXTAL-AXIOM75-27 Datasheet
121Kb / 3P
   Low Phase Noise OCXO with Sine Wave Output
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com