công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM2308NE bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Power

tên linh kiện AM2308NE
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANALOGPOWER [Analog Power]
Trang chủ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM2308NE bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Power

  AM2308NE Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM2308NE Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM2308NE Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM2308NE Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM2308NE Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
AM2308NE
Analog Power
PRELIMINARY
Publication Order Number:
DS-AM2308NE_B
4
Typical Electrical Characteristics (N-Channel)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Single Pulse Power
Threshold Voltage
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs.Gate-to Source Voltage
0
10
20
30
0.01
0.1
1
10
100
Time (sec)
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Square Wave Puls e Duration (se c)
R
θ
J A(t) = r(t) * RθJA
R
θ
JA = 125 °C/W
T
J - TA = P *
R
θJA(t)
Duty Cycle, D = t
1
/ t
P(pk
t
1
t
2
SINGLEPULSE
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
D =0.5
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
VSD - Source-to-DrainVoltage (V)
TA = 125
oC
25
oC
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Temperature (
oC)
ID = 250µA


Số phần tương tự - AM2308NE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Power
AM2308N ANALOGPOWER-AM2308N Datasheet
337Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AM2308N-T1-PF VBSEMI-AM2308N-T1-PF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AM2308NE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com