công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM2308NE bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Analog Power

tên linh kiện AM2308NE
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANALOGPOWER [Analog Power]
Trang chủ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM2308NE bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Analog Power

  AM2308NE Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM2308NE Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM2308NE Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM2308NE Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM2308NE Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
AM2308NE
Analog Power
PRELIMINARY
Publication Order Number:
DS-AM2308NE_B
3
Typical Electrical Characteristics (N-Channel)
Output Characteristics
Transfer Characteristics
On-Resistance vs. Junction Temperature
Gate Charge
Capacitance
On-Resistance vs. Drain Current
0
5
10
15
20
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
VDS- Drain-to-Source Voltage (V)
2.5V
4.5V
0
400
800
1200
1600
2000
2400
0
5
10
15
20
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
CISS
CRSS
COSS
0.8
1
1.2
1.4
0
5
10
15
20
25
ID - Drain Current (A)
4.5V
10V
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
Gate charge ( nC )
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Junction Temperature (
oC)
V
GS = 4.5V
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
1
2
3
4
VGS Gate to Source Voltage (V)
25C


Số phần tương tự - AM2308NE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Power
AM2308N ANALOGPOWER-AM2308N Datasheet
337Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AM2308N-T1-PF VBSEMI-AM2308N-T1-PF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AM2308NE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com