công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM10N20-400D bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Power

tên linh kiện AM10N20-400D
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANALOGPOWER [Analog Power]
Trang chủ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM10N20-400D bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Power

  AM10N20-400D Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM10N20-400D Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM10N20-400D Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM10N20-400D Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM10N20-400D Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Analog Power
AM10N20-400D
7. Gate Charge
9. Safe Operating Area
10. Single Pulse Maximum Power Dissipation
8. Normalized On-Resistance Vs
Junction Temperature
11. Normalized Thermal Transient Junction to Ambient
Typical Electrical Characteristics
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
5
10
15
20
Qg - Total Gate Charge (nC)
ID = 4A
VDS =
100V
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
1000
VDS Drain to Source Voltage (V)
10 uS
100 uS
1 mS
10 mS
100 mS
1 SEC
10 SEC
100
SEC
DC
IDM
Limit
limited
by RDS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (SEC)
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
RθJA(t) = r(t) x RθJA
RθJA = 50 °C /W
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
P(pk)
t1
t2
0.5
1
1.5
2
2.5
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150 175
TJ - Junction Temperature (°C)
© Preliminary
4
Publication Order Number:
DS-AM10N20-400D-1A


Số phần tương tự - AM10N20-400D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AM10N20-400D VBSEMI-AM10N20-400D Datasheet
1,007Kb / 7P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
AM10N20-400D DOINGTER-AM10N20-400D Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AM10N20-400D-T1-PF VBSEMI-AM10N20-400D-T1-PF Datasheet
1,007Kb / 7P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AM10N20-400D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SISS98DN VISHAY-SISS98DN Datasheet
345Kb / 9P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-May-16
logo
Analog Power
AM90N20-40P ANALOGPOWER-AM90N20-40P Datasheet
313Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM90N20-78B ANALOGPOWER-AM90N20-78B Datasheet
361Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR690DP VISHAY-SIR690DP Datasheet
371Kb / 13P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Jul-16
logo
Analog Power
AMR402N ANALOGPOWER-AMR402N Datasheet
417Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM30N20-78D ANALOGPOWER-AM30N20-78D Datasheet
332Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4418DY VISHAY-SI4418DY Datasheet
69Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Nov-03
logo
Analog Power
AM7202N ANALOGPOWER-AM7202N Datasheet
366Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM36N20-54P VISHAY-SUM36N20-54P Datasheet
125Kb / 6P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Apr-08
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBMB1203M VBSEMI-VBMB1203M Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
IRF630MFP VBSEMI-IRF630MFP Datasheet
3Mb / 8P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com