công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3USBA225RUTR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS3USBA225RUTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8-V Logic Compatibility and Power-Down Mode
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TS3USBA225RUTR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TS3USBA225RUTR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3USBA225RUTR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3USBA225RUTR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3USBA225RUTR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3USBA225RUTR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS3USBA225RUTR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS3USBA225RUTR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS3USBA225RUTR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TS3USBA225RUTR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TS3USBA225RUTR
UQFN
RUT
12
3000
180.0
9.5
1.9
2.3
0.75
4.0
8.0
Q1
TS3USBA225RUTR
UQFN
RUT
12
3000
180.0
8.4
1.95
2.3
0.75
4.0
8.0
Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
30-Mar-2012
Pack Materials-Page 1


Số phần tương tự - TS3USBA225RUTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3USB221 TI-TS3USB221 Datasheet
399Kb / 14P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB221 TI-TS3USB221 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB221 TI-TS3USB221 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB221 TI1-TS3USB221 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer ??Demultiplexer Switch With Single Enable
TS3USB221A TI-TS3USB221A Datasheet
730Kb / 16P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
More results

Mô tả tương tự - TS3USBA225RUTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5USBA224 TI-TS5USBA224 Datasheet
589Kb / 20P
[Old version datasheet]   USB 2.0 High-Speed (480 Mbps) and Audio Switches with Negative Signal Capability and 1.8-V Logic Compatibility
TS3DV642 TI-TS3DV642_15 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   TS3DV642 12-Channel 1:2 MUX/DEMUX with 1.8 V Compatible Control and Power-Down Mode
logo
Analog Devices
AD5165 AD-AD5165 Datasheet
569Kb / 16P
   256-Position, Ultralow Power 1.8 V Logic-Level Digital Potentiometer
REV. 0
AD5165 AD-AD5165_15 Datasheet
575Kb / 16P
   256-Position, Ultralow Power 1.8 V Logic-Level Digital Potentiometer
REV. 0
AD5165BUJZ100 AD-AD5165BUJZ100 Datasheet
575Kb / 16P
   256-Position, Ultralow Power 1.8 V Logic-Level Digital Potentiometer
REV. 0
logo
List of Unclassifed Man...
TDC-GP2 ETC1-TDC-GP2 Datasheet
336Kb / 6P
   Migration and Compatibility Guideline
logo
STMicroelectronics
STG1218 STMICROELECTRONICS-STG1218 Datasheet
1Mb / 29P
   Dual supply, quad SPDT switch, 1.8 V and 3.3 V logic input compatible
December 2021 Rev 3
logo
Texas Instruments
TMUX121 TI-TMUX121 Datasheet
896Kb / 18P
[Old version datasheet]   TMUX121 Low-Capacitance, 2-Channel, 2:1 Switch with Power-Off Isolation and 1.8-V Logic
AUGUST 2023
logo
Analog Devices
ADG1634L AD-ADG1634L Datasheet
873Kb / 22P
   4.7 廓 RON, Quad SPDT Switch with 1.2 V and 1.8 V JEDEC Logic Compliance
Rev. 0
ADG1412L AD-ADG1412L Datasheet
899Kb / 19P
   1.5 Ω RON, Quad SPST Switch with 1.2 V and 1.8 V JEDEC Logic Compliance
Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com