công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STN1A80 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd

tên linh kiện STN1A80
Giải thích chi tiết về linh kiện  Logic Level Bi-Directional Triode Thyristor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WINSEMI [Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.winsemi.com
Logo WINSEMI - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd

STN1A80 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd

  STN1A80 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd STN1A80 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd STN1A80 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd STN1A80 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd STN1A80 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
S
S
S
ST
T
T
TN1
N1
N1
N1A
A
A
A8
8
8
80
0
0
0
Steady,
Steady,
Steady,
Steady, keep
keep
keep
keep you
you
you
you advance
advance
advance
advance
3/5
Fig.1 Maximum permissible non-repetitive
Fig.2 Maximum permissible non-repetitive
Peak on-state current ITSM versus number of
Peak on-state current ITSM,versus pulse
Cycles,for sinusoidal currents,f=50Hz.
width tp for sinusoidal currents,tp≤20ms
Fig.3 Maximum permissible repetitive rms
Fig.4 Maximum permissible rms current
On-state current IT(RMS),versus surge duration,
IT(RMS), versus lead temperature Tlead
For sinusoidal currents,f=50HZ;Tlead≤66℃
VT(V)
IR(RMS) A
Fig.5 Typical and maximum on-state
Fig.6 Maximum on-state dissipation,Ptot
characteristic
versus rms on-state current,IT(RMS)where
α=conduction angle.


Số phần tương tự - STN1A80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SemiWell Semiconductor
STN1A80 SEMIWELL-STN1A80 Datasheet
535Kb / 6P
   Bi-Directional Triode Thyristor
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
STN1A80 TGS-STN1A80 Datasheet
128Kb / 1P
   Silicon Bidirectional Triode Thyristors
More results

Mô tả tương tự - STN1A80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Winsemi Microe...
STN1A60 WINSEMI-STN1A60 Datasheet
353Kb / 5P
   Logic Level Bi-Directional Triode Thyristor
STN1A60S WINSEMI-STN1A60S Datasheet
368Kb / 5P
   Logic Level Bi-Directional Triode Thyristor
WTN1A60 WINSEMI-WTN1A60 Datasheet
309Kb / 5P
   Logic Level Bi-Directional Triode Thyristor
logo
List of Unclassifed Man...
STF4A60 ETC1-STF4A60 Datasheet
655Kb / 6P
   Bi-Directional Triode Thyristor
logo
SemiWell Semiconductor
BT134F SEMIWELL-BT134F Datasheet
651Kb / 6P
   Bi-Directional Triode Thyristor
BT138F-600 SEMIWELL-BT138F-600 Datasheet
681Kb / 6P
   Bi-Directional Triode Thyristor
STR2A60 SEMIWELL-STR2A60 Datasheet
487Kb / 5P
   Bi-Directional Triode Thyristor
STR4A80 SEMIWELL-STR4A80 Datasheet
601Kb / 6P
   Bi-Directional Triode Thyristor
STW25A60 SEMIWELL-STW25A60_07 Datasheet
536Kb / 5P
   Bi-Directional Triode Thyristor
logo
Shenzhen Winsemi Microe...
WTF12A60 WINSEMI-WTF12A60 Datasheet
489Kb / 6P
   Bi-Directional Triode Thyristor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com