công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK1070PIDTL-H bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SK1070PIDTL-H
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon N-Channel Junction FET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK1070PIDTL-H bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  2SK1070PIDTL-H Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK1070PIDTL-H Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK1070PIDTL-H Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK1070PIDTL-H Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK1070PIDTL-H Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK1070PIDTL-H Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2SK1070
Preliminary
R07DS0282EJ0300 Rev.3.00
Page 4 of 4
Mar 28, 2011
Package Dimensions
D
e
A
AA
b
xS
A
M
EHE
A
A2
A1
S
b
A-A Section
c
Qc
L
L1
LP
A3
Pattern of terminal position areas
I1
b2
e
e1
A
A1
A2
A3
b
c
D
E
e
HE
L
L1
LP
x
b2
e1
I1
Q
1.0
0
1.0
0.35
0.1
2.7
1.35
2.2
0.35
0.15
0.25
Min
Nom
Dimension in Millimeters
Reference
Symbol
Max
1.1
0.25
0.4
0.16
1.5
0.95
2.8
1.95
0.3
1.3
0.1
1.2
0.5
0.26
3.1
1.65
3.0
0.75
0.55
0.65
0.05
0.55
1.05
SC-59A
PLSP0003ZB-A
MPAK(T) / MPAK(T)V
0.011g
MASS[Typ.]
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code
Package Name
MPAK
Ordering Information
Orderable Part Number
Quantity
Shipping Container
2SK1070PICTL-E
2SK1070PIDTL-E
2SK1070PIETL-E
2SK1070PICTL-H
2SK1070PIDTL-H
2SK1070PIETL-H
3000
178 mm reel, 8 mm Emboss Taping
Note:
For some grades, production may be terminated. Please contact the Renesas sales office to check the state of
production before ordering the product.


Số phần tương tự - 2SK1070PIDTL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
2SK1070PIDTL-E RENESAS-2SK1070PIDTL-E Datasheet
58Kb / 5P
   Silicon N-Channel Junction FET
More results

Mô tả tương tự - 2SK1070PIDTL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
2SK217 HITACHI-2SK217 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon N-Channel Junction FET
2SK1070 HITACHI-2SK1070 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon N-Channel Junction FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1860 PANASONIC-2SK1860 Datasheet
77Kb / 3P
   Silicon N-Channel Junction FET
2SK1103 PANASONIC-2SK1103 Datasheet
31Kb / 2P
   Silicon N-Channel Junction FET
2SK198 PANASONIC-2SK198 Datasheet
33Kb / 2P
   Silicon N-Channel Junction FET
2SK2380 PANASONIC-2SK2380 Datasheet
31Kb / 2P
   Silicon N-Channel Junction FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK522 HITACHI-2SK522 Datasheet
36Kb / 8P
   Silicon N-Channel Junction FET
logo
Sony Corporation
2SK121 SONY-2SK121 Datasheet
115Kb / 5P
   Silicon N-Channel Junction FET
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK303 KEXIN-2SK303 Datasheet
40Kb / 1P
   N-Channel Junction Silicon FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK123 PANASONIC-2SK123 Datasheet
30Kb / 2P
   Silicon N-Channel Junction FET
2SK374 PANASONIC-2SK374 Datasheet
33Kb / 2P
   Silicon N-Channel Junction FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com