công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ73 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện BUZ73
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ73 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ73 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Semiconductor Group
8
07/96
BUZ 73
Avalanche energy
E
AS = ƒ(Tj)
parameter:
ID = 7 A, VDD = 50 V
R
GS = 25 Ω, L = 3.67 mH
20
40
60
80
100
120
°C
160
T
j
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
mJ
130
E
AS
Typ. gate charge
VGS = ƒ(QGate)
parameter:
I
D puls = 14 A
0
4
8
12
16
20
24
28
32 nC 38
Q
Gate
0
2
4
6
8
10
12
V
16
V
GS
DS max
V
0,8
DS max
V
0,2
Drain-source breakdown voltage
V(BR)DSS = ƒ(Tj)
-60
-20
20
60
100
°C
160
T
j
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
V
240
V
(BR)DSS


Số phần tương tự - BUZ73

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BUZ73 INFINEON-BUZ73 Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ73 ISC-BUZ73 Datasheet
66Kb / 2P
   Fast Switching Speed
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ73A SIEMENS-BUZ73A Datasheet
182Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
logo
Intersil Corporation
BUZ73A INTERSIL-BUZ73A Datasheet
42Kb / 5P
   5.8A, 200V, 0.600 Ohm, N-Channel Power MOSFET
October 1998
logo
Infineon Technologies A...
BUZ73A INFINEON-BUZ73A Datasheet
86Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results

Mô tả tương tự - BUZ73

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com