công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ71L bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện BUZ71L
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ71L bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ71L Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ71L Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ71L Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ71L Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ71L Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ71L Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ71L Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ71L Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group BUZ71L Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Semiconductor Group
6
07/96
BUZ 71 L
Not for new design
Typ. output characteristics
ID = ƒ(VDS)
parameter:
tp = 80 µs
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
V
5.5
V
DS
0
4
8
12
16
20
24
A
32
I
D
V
GS
[V]
a
a
2.5
b
b
3.0
c
c
3.5
d
d
4.0
e
e
4.5
f
f
5.0
g
g
5.5
h
h
6.0
i
i
6.5
j
j
7.0
k
k
8.0
l
Ptot = 40W
l
10.0
Typ. drain-source on-resistance
RDS (on) = ƒ(ID)
parameter:
VGS
0
4
8
12
16
20
A
26
I
D
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0.24
0.32
R
DS (on)
VGS [V] =
a
2.5
VGS [V] =
a
a
3.0
b
b
3.5
c
c
4.0
d
d
4.5
e
e
5.0
f
f
5.5
g
g
6.0
h
h
6.5
i
i
7.0
j
j
8.0
k
k
10.0
Typ. transfer characteristics
ID = f (VGS)
parameter:
tp = 80 µs
VDS≥2 x ID x RDS(on)max
0
1
2
3
4
5
6
7
8
V
10
V
GS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
A
50
I
D
Typ. forward transconductance
gfs = f (ID)
parameter:
tp = 80 µs,
VDS≥2 x ID x RDS(on)max
0
5
10
15
20
25
A
35
I
D
0
2
4
6
8
10
12
S
16
g
fs


Số phần tương tự - BUZ71L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ71L ISC-BUZ71L Datasheet
333Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - BUZ71L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ31L SIEMENS-BUZ31L Datasheet
194Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ101SL SIEMENS-BUZ101SL Datasheet
132Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated)
BUZ21L SIEMENS-BUZ21L Datasheet
86Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ72L SIEMENS-BUZ72L Datasheet
189Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ70L SIEMENS-BUZ70L Datasheet
194Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ73L SIEMENS-BUZ73L Datasheet
181Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ100SL SIEMENS-BUZ100SL Datasheet
123Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated)
BUZ71AL SIEMENS-BUZ71AL Datasheet
128Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ72AL SIEMENS-BUZ72AL Datasheet
187Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ73AL SIEMENS-BUZ73AL Datasheet
176Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com