công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N1573 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

tên linh kiện 2N1573
Giải thích chi tiết về linh kiện  Diode TP-39
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Trang chủ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

2N1573 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  2N1573 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Số phần tương tự - 2N1573

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
2N1573 ETC-2N1573 Datasheet
54Kb / 1P
   Small Signal Transistors
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N1573 NJSEMI-2N1573 Datasheet
98Kb / 1P
   Quality Semi-Conductors
More results

Mô tả tương tự - 2N1573

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2985204 PHOENIX-2985204 Datasheet
103Kb / 3P
   TP 15T
logo
Siemens Semiconductor G...
TP-UART SIEMENS-TP-UART Datasheet
378Kb / 26P
   TP-UART-IC
logo
Advantech Co., Ltd.
ADAM-5510EKWTP ADVANTECH-ADAM-5510EKWTP Datasheet
69Kb / 1P
   ADAM-5510EKW-TP
logo
Micro Commercial Compon...
BZT52C2V7L3P MCC-BZT52C2V7L3P Datasheet
530Kb / 4P
   100 mW Zener Diode 2.7 to 39 Volts
MMBZ5221BW MCC-MMBZ5221BW Datasheet
244Kb / 3P
   200 mW Zener Diode 2.4 to 39 Volts
logo
DB Lectro Inc
BPT-39 DBLECTRO-BPT-39 Datasheet
88Kb / 1P
   BPT-39
logo
Micro Commercial Compon...
MMBZ5221B MCC-MMBZ5221B Datasheet
617Kb / 4P
   410 mW Zener Diode 2.4 to 39 Volts
BZT52C2V4LP MCC-BZT52C2V4LP Datasheet
397Kb / 4P
   250 mW Zener Diode 2.4 to 39 Volts
BZT52C2V4LS MCC-BZT52C2V4LS Datasheet
341Kb / 4P
   200 mW Zener Diode 2.4 to 39 Volts
BZT52C2V4LP MCC-BZT52C2V4LP_16 Datasheet
450Kb / 4P
   100 mW Zener Diode 2.4 to 39 Volts
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com