công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ50A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện BUZ50A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ50A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ50A Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50A Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50A Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50A Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50A Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50A Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50A Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50A Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50A Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7
07/96
Semiconductor Group
BUZ 50 A
Gate threshold voltage
VGS (th) = ƒ(Tj)
parameter:
V
GS = VDS, ID = 1 mA
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
4.0
V
4.6
V
GS(th)
-60
-20
20
60
100
°C
160
T
j
2%
typ
98%
Drain-source on-resistance
RDS (on) = ƒ(Tj)
parameter:
ID = 1.5 A, VGS = 10 V
-60
-20
20
60
100
°C
160
T
j
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
24
R
DS (on)
typ
98%
Typ. capacitances
C = f (VDS)
parameter:
VGS = 0V, f = 1MHz
0
5
10
15
20
25
30
V
40
V
DS
-2
10
-1
10
0
10
1
10
nF
C
C
rss
C
oss
C
iss
Forward characteristics of reverse diode
IF = ƒ(VSD)
parameter:
Tj, tp = 80 µs
-2
10
-1
10
0
10
1
10
A
I
F
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
V
3.0
V
SD
T
j = 25 °C typ
T
j = 25 °C (98%)
T
j = 150 °C typ
T
j = 150 °C (98%)


Số phần tương tự - BUZ50A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BUZ50A ETC-BUZ50A Datasheet
25Kb / 2P
   HIGH VOLTAGE POWER MOSFET N-CHANNEL
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BUZ50A NJSEMI-BUZ50A Datasheet
103Kb / 4P
   Enhancement mode
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ50A ISC-BUZ50A Datasheet
332Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - BUZ50A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ50B SIEMENS-BUZ50B Datasheet
199Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ80A SIEMENS-BUZ80A Datasheet
176Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ310 SIEMENS-BUZ310 Datasheet
240Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ50C SIEMENS-BUZ50C Datasheet
203Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ311 SIEMENS-BUZ311 Datasheet
240Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
logo
Infineon Technologies A...
SPD09P06PL INFINEON-SPD09P06PL_08 Datasheet
1Mb / 9P
   SIPMOS Power-Transistor Feature N-Channel Enhancement mode
Rev 2.5 2008-07-29
IPI47N10S-33 INFINEON-IPI47N10S-33 Datasheet
2Mb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor Feature N-Channel Enhancement mode
2006-02-14
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ205 SIEMENS-BUZ205 Datasheet
338Kb / 6P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
BUZ385 SIEMENS-BUZ385 Datasheet
155Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
BUZ215 SIEMENS-BUZ215 Datasheet
120Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com