công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ332 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện BUZ332
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power Transistor(N Channel)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ332 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ332 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Semiconductor Group
3
07/96
BUZ 332
Not for new design
Electrical Characteristics, at
Tj = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
Dynamic Characteristics
Transconductance
VDS≥ 2 * ID * RDS(on)max, ID = 5 A
gfs
5
8.5
-
S
Input capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Ciss
-
1400
2100
pF
Output capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Coss
-
180
270
Reverse transfer capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Crss
-
65
100
Turn-on delay time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 3 A
RGS = 50 Ω
td(on)
-
20
30
ns
Rise time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 3 A
RGS = 50 Ω
tr
-
70
110
Turn-off delay time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 3 A
RGS = 50 Ω
td(off)
-
250
330
Fall time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 3 A
RGS = 50 Ω
tf
-
80
100


Số phần tương tự - BUZ332

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ332 ISC-BUZ332 Datasheet
347Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ332A SIEMENS-BUZ332A Datasheet
215Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor(N Channel)
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ332A ISC-BUZ332A Datasheet
348Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - BUZ332

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ332A SIEMENS-BUZ332A Datasheet
215Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor(N Channel)
BUZ91 SIEMENS-BUZ91 Datasheet
121Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor(N Channel)
BUZ50B SIEMENS-BUZ50B Datasheet
199Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ80A SIEMENS-BUZ80A Datasheet
176Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ50C SIEMENS-BUZ50C Datasheet
203Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ50A SIEMENS-BUZ50A Datasheet
207Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ310 SIEMENS-BUZ310 Datasheet
240Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ311 SIEMENS-BUZ311 Datasheet
240Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
logo
Infineon Technologies A...
SPD09P06PL INFINEON-SPD09P06PL_08 Datasheet
1Mb / 9P
   SIPMOS Power-Transistor Feature N-Channel Enhancement mode
Rev 2.5 2008-07-29
IPI47N10S-33 INFINEON-IPI47N10S-33 Datasheet
2Mb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor Feature N-Channel Enhancement mode
2006-02-14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com