công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6010 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

tên linh kiện 1N6010
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 MILLIWATT GLASS ZENER DIODES
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Trang chủ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

1N6010 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  1N6010 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Số phần tương tự - 1N6010

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N6010 MICROSEMI-1N6010 Datasheet
110Kb / 3P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N6010 MICROSEMI-1N6010 Datasheet
225Kb / 3P
   Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N6010 DIGITRON-1N6010 Datasheet
142Kb / 2P
   500mW ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N6010 MICROSEMI-1N6010 Datasheet
235Kb / 3P
   Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes
1N6010A MICROSEMI-1N6010A Datasheet
225Kb / 3P
   Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes
More results

Mô tả tương tự - 1N6010

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MZ4614 ONSEMI-MZ4614 Datasheet
117Kb / 8P
   500 Milliwatt Hermetically Sealed Glass Silicon Zener Diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4614 NJSEMI-1N4614 Datasheet
196Kb / 1P
   400 MILLIWATT HERMETICALLY SEALED GLASS SILICON ZENER DIODES
logo
Digitron Semiconductors
1N6309 DIGITRON-1N6309 Datasheet
268Kb / 3P
   500 mW GLASS ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N6309 MICROSEMI-1N6309 Datasheet
96Kb / 2P
   500 mW GLASS ZENER DIODES
logo
Motorola, Inc
DO-204AH MOTOROLA-DO-204AH Datasheet
424Kb / 42P
   GLASS ZENER DIODES 500 MILLIWATTS 1.8.200 VOLTS
logo
Microsemi Corporation
1N5248C MICROSEMI-1N5248C Datasheet
199Kb / 3P
   500 mW GLASS AXIAL-LEAD ZENER DIODES
1N5221UR MICROSEMI-1N5221UR Datasheet
149Kb / 3P
   500 mW GLASS SURFACE MOUNT ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N957A NJSEMI-1N957A Datasheet
105Kb / 2P
   GLASS ZENER DIODES 500 MILLIWATTS 2.4-110 VOLTS
1N5221A NJSEMI-1N5221A Datasheet
114Kb / 1P
   GLASS ZENER DIODES 500 MILLIWATTS 2.4-200 VOLTS
logo
Motorola, Inc
BZX55C2V4RL MOTOROLA-BZX55C2V4RL Datasheet
424Kb / 42P
   500 mW DO-35 Glass Zener Voltage Regulator Diodes
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com