công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BUZ32 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Siemens Semiconductor Group |
|
BUZ32 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Siemens Semiconductor Group |
4 / 9 page Semiconductor Group 4 07/96 BUZ 32 Electrical Characteristics, at Tj = 25°C, unless otherwise specified Parameter Symbol Values Unit min. typ. max. Reverse Diode Inverse diode continuous forward current TC = 25 °C IS - - 9.5 A Inverse diode direct current,pulsed TC = 25 °C ISM - - 38 Inverse diode forward voltage VGS = 0 V, IF = 19 A VSD - 1.4 1.7 V Reverse recovery time VR = 100 V, IF=lS, diF/dt = 100 A/µs trr - 200 - ns Reverse recovery charge VR = 100 V, IF=lS, diF/dt = 100 A/µs Qrr - 0.6 - µC |
Số phần tương tự - BUZ32 |
|
Mô tả tương tự - BUZ32 |