công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ31L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện BUZ31L
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ31L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ31L Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ31L Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ31L Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ31L Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ31L Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ31L Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ31L Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ31L Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group BUZ31L Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
Semiconductor Group
2
07/96
BUZ 31 L
Electrical Characteristics, at
Tj = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
Static Characteristics
Drain- source breakdown voltage
VGS = 0 V, ID = 0.25 mA, Tj = 25 °C
V(BR)DSS
200
-
-
V
Gate threshold voltage
VGS=VDS, ID = 1 mA
VGS(th)
1.2
1.6
2
Zero gate voltage drain current
VDS = 200 V, VGS = 0 V, Tj = 25 °C
VDS = 200 V, VGS = 0 V, Tj = 125 °C
IDSS
-
-
10
0.1
100
1
µA
Gate-source leakage current
VGS = 20 V, VDS = 0 V
IGSS
-
10
100
nA
Drain-Source on-resistance
VGS = 5 V, ID = 7 A
RDS(on)
-
0.16
0.2


Số phần tương tự - BUZ31L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ31LH INFINEON-BUZ31LH Datasheet
426Kb / 10P
   SIPMOS Power Transistor
Rev. 2.4 2009-11-10
More results

Mô tả tương tự - BUZ31L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ101SL SIEMENS-BUZ101SL Datasheet
132Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated)
BUZ21L SIEMENS-BUZ21L Datasheet
86Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ72L SIEMENS-BUZ72L Datasheet
189Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ70L SIEMENS-BUZ70L Datasheet
194Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ73L SIEMENS-BUZ73L Datasheet
181Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ100SL SIEMENS-BUZ100SL Datasheet
123Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated)
BUZ71AL SIEMENS-BUZ71AL Datasheet
128Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ71L SIEMENS-BUZ71L Datasheet
129Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ72AL SIEMENS-BUZ72AL Datasheet
187Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ73AL SIEMENS-BUZ73AL Datasheet
176Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com