công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KIA78MR10PI bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KIA78MR10PI
Giải thích chi tiết về linh kiện  BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KIA78MR10PI bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

  KIA78MR10PI Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KIA78MR10PI Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KIA78MR10PI Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KIA78MR10PI Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KIA78MR10PI Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KIA78MR10PI Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics) KIA78MR10PI Datasheet HTML 7Page - KEC(Korea Electronics) KIA78MR10PI Datasheet HTML 8Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2002. 1. 9
4/8
KIA78MR05PI~KIA78MR15PI
Revision No : 0
-100
-25
JUNCTION TEMPERATURE T
( C)
j
j
o
Fig.5-1 T -
V (KIA78MR05)
0
25
50
75
100
125
-50
0
50
100
150
V
=7V
I =0.25A
IN
O
j
JUNCTION TEMPERATURE T
( C)
Fig.5-3 T -
V (KIA78MR08)
-150
O
V =10V
I =0.25A
-25
IN
0
75
50
25
j
o
100
125
-100
-50
0
50
100
150
200
0
0
OUTPUT CURRENT I
(A)
O
Fig.4
I
- V
0.25
0.5
0.75
1.0
20
40
60
80
100
O
O
JUNCTION TEMPERATURE T
( C)
50
0
-50
-100
-25
-150
0
50
25
75
125
j
100
Fig.5-4 T -
V (KIA78MR09)
I =0.25A
V =15V
200
150
100
O
IN
j
o
25
JUNCTION TEMPERATURE T ( C)
-25
-100
-50
0
50
0
100
50
75
j
125
Fig.5-2 T -
V (KIA78MR06)
150
100
I =0.25A
V =8V
O
IN
j
o
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
Fig.3 Ta - P
Note) Oblique line portion : Overheat
protection may operate in this
area.
D
0
-25
0
50
100
150
5
10
15
20
P 1:No heat sink
p 2:With infinite heat sink
D
D
P 1
P 2
D
D


Số phần tương tự - KIA78MR10PI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA78MR18PI KEC-KIA78MR18PI Datasheet
707Kb / 5P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
More results

Mô tả tương tự - KIA78MR10PI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KID65501P KEC-KID65501P Datasheet
538Kb / 7P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA7805AF KEC-KIA7805AF Datasheet
485Kb / 17P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
logo
AUK corp
S7129SF AUK-S7129SF Datasheet
204Kb / 3P
   Bipolar Linear Integrated Circuit
S7139AM AUK-S7139AM Datasheet
212Kb / 3P
   Bipolar Linear Integrated Circuit
S7142AM AUK-S7142AM Datasheet
212Kb / 3P
   Bipolar Linear Integrated Circuit
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA78D15AF KEC-KIA78D15AF Datasheet
650Kb / 11P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA78DL05F KEC-KIA78DL05F_15 Datasheet
74Kb / 5P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA278R00PI KEC-KIA278R00PI_15 Datasheet
56Kb / 5P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA324P KEC-KIA324P_15 Datasheet
70Kb / 4P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA378R015FP KEC-KIA378R015FP_15 Datasheet
843Kb / 9P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
KIA431AS KEC-KIA431AS_15 Datasheet
399Kb / 8P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com