công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ215 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện BUZ215
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ215 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ215 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ215 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ215 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ215 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ215 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ215 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ215 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ215 Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group BUZ215 Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Semiconductor Group
3
07/96
BUZ 215
Electrical Characteristics, at
Tj = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
Dynamic Characteristics
Transconductance
VDS≥ 2 * ID * RDS(on)max, ID = 3.2 A
gfs
1.7
2.7
-
S
Input capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Ciss
-
1500
2000
pF
Output capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Coss
-
110
170
Reverse transfer capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Crss
-
40
70
Turn-on delay time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 2.6 A
RGS = 50 Ω
td(on)
-
30
45
ns
Rise time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 2.6 A
RGS = 50 Ω
tr
-
40
60
Turn-off delay time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 2.6 A
RGS = 50 Ω
td(off)
-
110
140
Fall time
VDD = 30 V, VGS = 10 V, ID = 2.6 A
RGS = 50 Ω
tf
-
50
65


Số phần tương tự - BUZ215

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ215 ISC-BUZ215 Datasheet
65Kb / 2P
   Easy driver for cost effective application
More results

Mô tả tương tự - BUZ215

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ205 SIEMENS-BUZ205 Datasheet
338Kb / 6P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
BUZ385 SIEMENS-BUZ385 Datasheet
155Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
BUZ380 SIEMENS-BUZ380 Datasheet
152Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
BUZ384 SIEMENS-BUZ384 Datasheet
157Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
BUZ50B SIEMENS-BUZ50B Datasheet
199Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ80A SIEMENS-BUZ80A Datasheet
176Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ310 SIEMENS-BUZ310 Datasheet
240Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ50C SIEMENS-BUZ50C Datasheet
203Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ50A SIEMENS-BUZ50A Datasheet
207Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ311 SIEMENS-BUZ311 Datasheet
240Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com