công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ172 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện BUZ172
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power Transistor (P channel Enhancement mode Avalanche rated)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ172 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ172 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ172 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ172 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ172 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ172 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ172 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ172 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ172 Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group BUZ172 Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
Semiconductor Group
4
07/96
BUZ 172
Electrical Characteristics, at
Tj = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
Reverse Diode
Inverse diode continuous forward current
TC = 25 °C
IS
-
-
-5.5
A
Inverse diode direct current,pulsed
TC = 25 °C
ISM
-
-
-22
Inverse diode forward voltage
VGS = 0 V, IF = -11 A
VSD
-
-1
-1.3
V
Reverse recovery time
VR = -30 V, IF=lS, diF/dt = 100 A/µs
trr
-
200
-
ns
Reverse recovery charge
VR = -30 V, IF=lS, diF/dt = 100 A/µs
Qrr
-
0.75
-
µC


Số phần tương tự - BUZ172

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ172 ISC-BUZ172 Datasheet
247Kb / 2P
   Isc P-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - BUZ172

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ171 SIEMENS-BUZ171 Datasheet
189Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (P channel Enhancement mode Avalanche rated)
BUZ173 SIEMENS-BUZ173 Datasheet
180Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (P channel Enhancement mode Avalanche rated)
BUZ271 SIEMENS-BUZ271 Datasheet
129Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (P channel Enhancement mode Avalanche rated)
BUZ272 SIEMENS-BUZ272 Datasheet
202Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (P channel Enhancement mode Avalanche rated)
BSP170P SIEMENS-BSP170P Datasheet
152Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (P-Channel Enhancement mode Avalanche rated dv/dt rated)
BUZ20 SIEMENS-BUZ20 Datasheet
202Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
BUZ255 SIEMENS-BUZ255 Datasheet
128Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
BUZ308 SIEMENS-BUZ308 Datasheet
242Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
BUZ30A SIEMENS-BUZ30A Datasheet
207Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
BUZ31 SIEMENS-BUZ31 Datasheet
197Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com