công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ110S bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện BUZ110S
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ110S bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ110S Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ110S Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ110S Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ110S Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ110S Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ110S Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ110S Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ110S Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
Semiconductor Group
8
28/Jan/1998
BUZ 110 S
SPP80N05
Avalanche energy EAS = f (Tj)
parameter:ID=80 A,VDD =25 V
RGS =3.8 , L = 144 µH
20
40
60
80
100
120
140
°C
180
T
j
0
50
100
150
200
250
300
350
400
mJ
500
E
AS
Typ. gate charge
VGS = ƒ(QGate)
parameter: ID puls = 80 A
0
20
40
60
80
100
nC
130
Q
Gate
0
2
4
6
8
10
12
V
16
V
GS
DS max
V
0,8
DS max
V
0,2
Drain-source breakdown voltage
V
(BR)DSS = ƒ(Tj)
-60
-20
20
60
100
°C
180
T
j
49
51
53
55
57
59
61
V
65
V
(BR)DSS


Số phần tương tự - BUZ110S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BUZ110S INFINEON-BUZ110S Datasheet
139Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power Transistor
05.99
BUZ110SE3045 INFINEON-BUZ110SE3045 Datasheet
139Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power Transistor
05.99
BUZ110SE3045A INFINEON-BUZ110SE3045A Datasheet
139Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power Transistor
05.99
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ110SL SIEMENS-BUZ110SL Datasheet
121Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
More results

Mô tả tương tự - BUZ110S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ100S SIEMENS-BUZ100S Datasheet
126Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ102S SIEMENS-BUZ102S Datasheet
123Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ111S SIEMENS-BUZ111S Datasheet
121Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated)
BSP170P SIEMENS-BSP170P Datasheet
152Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (P-Channel Enhancement mode Avalanche rated dv/dt rated)
BUZ111SL SIEMENS-BUZ111SL Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ110SL SIEMENS-BUZ110SL Datasheet
121Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ102SL SIEMENS-BUZ102SL Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ103SL SIEMENS-BUZ103SL Datasheet
119Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ104S SIEMENS-BUZ104S Datasheet
128Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated 175째C operating temperature)
BUZ103S SIEMENS-BUZ103S Datasheet
121Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated 175째C operating temperature)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com