công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LDV-185-350C bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

tên linh kiện LDV-185-350C
Giải thích chi tiết về linh kiện  185W Multple Channel Output Switching Power Supply
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MEANWELL [Mean Well Enterprises Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.meanwell.com
Logo MEANWELL - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

LDV-185-350C bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

  LDV-185-350C Datasheet HTML 1Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. LDV-185-350C Datasheet HTML 2Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. LDV-185-350C Datasheet HTML 3Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
60%
70%
80%
90%
100%
277VAC
230VAC
0. 84
0. 86
0. 88
0. 9
0. 92
0. 94
0. 96
0. 98
75%
80%
85%
90%
95%
100%
277VAC
230VAC


Số phần tương tự - LDV-185-350C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mean Well Enterprises C...
LDV-185-350C MEANWELL-LDV-185-350C Datasheet
218Kb / 3P
   185W Multiple Channel Output Switching Power Supply
LDV-185-350C MEANWELL-LDV-185-350C Datasheet
506Kb / 3P
   185W Multiple Channel Output Switching Power Supply
More results

Mô tả tương tự - LDV-185-350C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mean Well Enterprises C...
LDV-185_1112 MEANWELL-LDV-185_1112 Datasheet
506Kb / 3P
   185W Multiple Channel Output Switching Power Supply
LDV-185 MEANWELL-LDV-185 Datasheet
218Kb / 3P
   185W Multiple Channel Output Switching Power Supply
HLG-185H MEANWELL-HLG-185H_11 Datasheet
297Kb / 6P
   185W Single Output Switching Power Supply
HLG-185 MEANWELL-HLG-185 Datasheet
297Kb / 6P
   185W Single Output Switching Power Supply
HLG-185H_1107 MEANWELL-HLG-185H_1107 Datasheet
323Kb / 6P
   185W Single Output Switching Power Supply
HLG-185H MEANWELL-HLG-185H_12 Datasheet
324Kb / 6P
   185W Single Output Switching Power Supply
HLG-185H MEANWELL-HLG-185H Datasheet
298Kb / 6P
   185W Single Output Switching Power Supply
HLG-185_1107 MEANWELL-HLG-185_1107 Datasheet
322Kb / 6P
   185W Single Output Switching Power Supply
HEP-185 MEANWELL-HEP-185 Datasheet
89Kb / 4P
   185W Single Output Switching Power Supply
HLG-185 MEANWELL-HLG-185_11 Datasheet
296Kb / 6P
   185W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com