công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ104SL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện BUZ104SL
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated 175째C operating temperature)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ104SL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ104SL Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ104SL Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ104SL Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ104SL Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ104SL Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ104SL Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ104SL Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ104SL Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Semiconductor Group
7
29/Jan/1998
BUZ 104 SL
SPP13N05L
Drain-source on-resistance
RDS (on) = ƒ(Tj)
parameter: ID = 8.8 A, VGS = 4.5 V
-60
-20
20
60
100
°C
180
T
j
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0.24
0.28
0.32
0.38
R
DS (on)
typ
98%
Gate threshold voltage
VGS(th)= f (Tj)
parameter:VGS=VDS,ID = 20µA
-60
-20
20
60
100
140
V
200
T
j
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
V
3.0
V
GS(th)
min
typ
max
Typ. capacitances
C
= f (VDS)
parameter:VGS = 0V, f = 1MHz
0
5
10
15
20
25
30
V
40
VDS
1
10
2
10
3
10
pF
C
Ciss
Coss
Crss
Forward characteristics of reverse diode
I
F = ƒ(VSD)
parameter: T
j, tp = 80 µs
-1
10
0
10
1
10
2
10
A
I
F
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
V
3.0
V
SD
T
j = 25 °C typ
T
j = 25 °C (98%)
T
j = 175 °C typ
T
j = 175 °C (98%)


Số phần tương tự - BUZ104SL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ104SL-4 SIEMENS-BUZ104SL-4 Datasheet
90Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (Quad-channel Enhancement mode Logic level Avalanche-rated d v/d t rated)
More results

Mô tả tương tự - BUZ104SL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ104S SIEMENS-BUZ104S Datasheet
128Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated 175째C operating temperature)
BUZ103S SIEMENS-BUZ103S Datasheet
121Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated 175째C operating temperature)
BUZ111SL SIEMENS-BUZ111SL Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ110SL SIEMENS-BUZ110SL Datasheet
121Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ102SL SIEMENS-BUZ102SL Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ103SL SIEMENS-BUZ103SL Datasheet
119Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
BSP171P SIEMENS-BSP171P Datasheet
60Kb / 5P
   SIPMOS Power Transistor (P-Channel Enhancement mode Avalanche rated Logic Level dv/dt rated)
BUZ100S SIEMENS-BUZ100S Datasheet
126Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ102S SIEMENS-BUZ102S Datasheet
123Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ111S SIEMENS-BUZ111S Datasheet
121Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com