công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ104SL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện BUZ104SL
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated 175째C operating temperature)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ104SL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ104SL Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ104SL Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ104SL Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ104SL Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ104SL Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ104SL Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ104SL Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ104SL Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Semiconductor Group
5
29/Jan/1998
BUZ 104 SL
SPP13N05L
Power dissipation
Ptot = ƒ(TC)
0
20
40
60
80
100
120
140
°C
180
T
C
0
4
8
12
16
20
24
28
W
36
P
tot
Drain current
ID = ƒ(TC)
parameter: VGS ≥ 4 V
0
20
40
60
80
100
120
140
°C
180
T
C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
13
I
D
Safe operating area
I
D = ƒ(VDS)
parameter: D = 0, T
C = 25°C
-1
10
0
10
1
10
2
10
A
I
D
10
0
10
1
10
2
V
V
DS
DC
10 ms
1 ms
100 µs
10 µs
t
p
= 3.6µs
Transient thermal impedance
Z
th JC = ƒ(tp)
parameter: D = t
p / T
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
K/W
Z
thJC
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
s
t
p
single pulse
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50


Số phần tương tự - BUZ104SL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ104SL-4 SIEMENS-BUZ104SL-4 Datasheet
90Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (Quad-channel Enhancement mode Logic level Avalanche-rated d v/d t rated)
More results

Mô tả tương tự - BUZ104SL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ104S SIEMENS-BUZ104S Datasheet
128Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated 175째C operating temperature)
BUZ103S SIEMENS-BUZ103S Datasheet
121Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated 175째C operating temperature)
BUZ111SL SIEMENS-BUZ111SL Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ110SL SIEMENS-BUZ110SL Datasheet
121Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ102SL SIEMENS-BUZ102SL Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ103SL SIEMENS-BUZ103SL Datasheet
119Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
BSP171P SIEMENS-BSP171P Datasheet
60Kb / 5P
   SIPMOS Power Transistor (P-Channel Enhancement mode Avalanche rated Logic Level dv/dt rated)
BUZ100S SIEMENS-BUZ100S Datasheet
126Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ102S SIEMENS-BUZ102S Datasheet
123Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated)
BUZ111S SIEMENS-BUZ111S Datasheet
121Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated dv/dt rated)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com