công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMDA24C bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Protek Devices

tên linh kiện SMDA24C
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROTEC [Protek Devices]
Trang chủ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

SMDA24C bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Protek Devices

  SMDA24C Datasheet HTML 1Page - Protek Devices SMDA24C Datasheet HTML 2Page - Protek Devices SMDA24C Datasheet HTML 3Page - Protek Devices SMDA24C Datasheet HTML 4Page - Protek Devices SMDA24C Datasheet HTML 5Page - Protek Devices SMDA24C Datasheet HTML 6Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05031.R10 9/10
Page 5
SMDA03 - SMDA36C
TAPE AND REEL
User Direction of Feed
t
K0
A0
P
D
P0
P2
E
B0
F
W
10 Pitches Cumulative
Tolerance on tape ± 0.2
Pin 1
SPECIFICATIoNS
REEL DIA.
TAPE
WIDTh
A0
B0
k0
D
E
F
W
P0
P2
P
tmax
178mm (7”)
12mm 6.50 ± 0.10 5.40 ± 0.10 2.00 ± 0.10 1.50 ± 0.10 1.75 ± 0.10 5.50 ± 0.05 12.00 ± 0.30 4.00 ± 0.12 2.00 ± 0.10 4.00 ± 0.10
0.25
NoTES
1. Dimensions are in millimeters.
2. Surface mount product is taped and reeled in accordance with EIA-481.
3. Suffix - T7 = 7” Reel - 1,000 pieces per 12mm tape.
4. Suffix - T13 = 13” Reel - 2,500 pieces per 12mm tape.
5. Bulk product shipped in tubes of 98 pieces per tube.
6. Marking on Part - marking code (see page 2), date code, logo and pin one defined by dot on top of package.
Package outline, pad layout and tape specifications per document number 06011.R4 8/10.
oRDERING INFoRMATIoN
BASE PART NUMBER
(xx = Voltage)
LEADFREE SUFFIX
TAPE SUFFIX
QTY/REEL
REEL SIZE
TUBE QTY
SMDAxx/SMDAxxC
-LF
-T7
1,000
7”
98
SMDAxx/SMDAxxC
-LF
-T13
2,500
13”
98


Số phần tương tự - SMDA24C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
SMDA24C SEMTECH-SMDA24C Datasheet
167Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Four Lines
logo
Micro Commercial Compon...
SMDA24C MCC-SMDA24C Datasheet
143Kb / 2P
   TVSarray Series
logo
Microsemi Corporation
SMDA24C MICROSEMI-SMDA24C Datasheet
103Kb / 2P
   TVSarray Series
logo
Protek Devices
SMDA24C PROTEC-SMDA24C Datasheet
84Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
logo
Semtech Corporation
SMDA24C SEMTECH-SMDA24C Datasheet
167Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Four Lines
More results

Mô tả tương tự - SMDA24C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
TSMDA05CM PROTEC-TSMDA05CM_11 Datasheet
500Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA05-LF PROTEC-SMDA05-LF Datasheet
512Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA05CM PROTEC-SMDA05CM_12 Datasheet
512Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SM1603 PROTEC-SM1603_12 Datasheet
639Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA05CN-5 PROTEC-SMDA05CN-5_11 Datasheet
507Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA05CN-5 PROTEC-SMDA05CN-5_12 Datasheet
509Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA36C-LF PROTEC-SMDA36C-LF Datasheet
697Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA15C-LF-T7 PROTEC-SMDA15C-LF-T7 Datasheet
512Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SM1603 PROTEC-SM1603 Datasheet
636Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA05CM PROTEC-SMDA05CM_11 Datasheet
511Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA03 PROTEC-SMDA03_12 Datasheet
512Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com