công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ102SL-4 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện BUZ102SL-4
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power Transistor (Quad-channel Enhancement mode Logic level Avalanche-rated d v/d t rated)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ102SL-4 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ102SL-4 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ102SL-4 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ102SL-4 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ102SL-4 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ102SL-4 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ102SL-4 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ102SL-4 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ102SL-4 Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Semiconductor Group
6
23/Oct/1997
Preliminary data
BUZ 102SL-4
Typ. drain-source on-resistance
R
DS (on) = ƒ(ID)
parameter: tp = 80 µs, Tj = 25 °C
0
2
4
6
8
A
12
I
D
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.10
R
DS (on)
VGS [V] =
a
2.5
VGS [V] =
a
a
3.0
b
b
3.5
c
c
4.0
d
d
4.5
e
e
5.0
f
f
5.5
g
g
6.0
h
h
6.5
i
i
7.0
j
j
8.0
k
k
10.0
Typ. output characteristics
I
D = ƒ(VDS)
parameter: tp = 80 µs , Tj = 25 °C
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
V
5.0
V
DS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
14
I
D
V
GS
[V]
a
a
2.5
b
b
3.0
c
c
3.5
d
d
4.0
e
e
4.5
f
f
5.0
g
g
5.5
h
h
6.0
i
i
6.5
j
j
7.0
k
k
8.0
lP
tot = 2W
l
10.0
Typ. transfer characteristics ID = f (VGS)
parameter: tp = 80 µs
VDS≥2 x ID x RDS(on)max
0
1
2
3
4
5
6
7
8
V
10
V
GS
0
10
20
30
40
50
60
A
80
I
D


Số phần tương tự - BUZ102SL-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ102SL SIEMENS-BUZ102SL Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated dv/dt rated)
More results

Mô tả tương tự - BUZ102SL-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ101SL-4 SIEMENS-BUZ101SL-4 Datasheet
90Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (Quad-channel Enhancement mode Logic level Avalanche-rated d v/d t rated)
BUZ100SL-4 SIEMENS-BUZ100SL-4 Datasheet
89Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (Quad-channel Enhancement mode Logic level Avalanche-rated d v/d t rated)
BUZ103SL-4 SIEMENS-BUZ103SL-4 Datasheet
107Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (Quad-channel Enhancement mode Logic level Avalanche-rated d v/d t rated)
BUZ104SL-4 SIEMENS-BUZ104SL-4 Datasheet
90Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (Quad-channel Enhancement mode Logic level Avalanche-rated d v/d t rated)
BUZ103AL SIEMENS-BUZ103AL Datasheet
185Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level d v/d t rated)
BUZ102AL SIEMENS-BUZ102AL Datasheet
182Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level d v/d t rated)
BUZ102 SIEMENS-BUZ102 Datasheet
183Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated d v/d t rated)
BUZ100 SIEMENS-BUZ100 Datasheet
185Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated d v/d t rated)
BUZ101S SIEMENS-BUZ101S Datasheet
69Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated d v/d t rated)
BUZ104L SIEMENS-BUZ104L Datasheet
209Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level d v/d t rated Low on-resistance)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com