công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ101SLE3045A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện BUZ101SLE3045A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ101SLE3045A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ101SLE3045A Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ101SLE3045A Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ101SLE3045A Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ101SLE3045A Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ101SLE3045A Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ101SLE3045A Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ101SLE3045A Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ101SLE3045A Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
Semiconductor Group
8
29/Jan/1998
BUZ 101 SL
SPP20N05L
Avalanche energy EAS = f (Tj)
parameter:ID=20A,VDD =25 V
RGS =25 , L = 450µH
20
40
60
80
100
120
140
°C
180
T
j
0
10
20
30
40
50
60
70
80
mJ
100
E
AS
Typ. gate charge
VGS = ƒ(QGate)
parameter: ID puls = 20 A
0
4
8
12
16
20
24
28 nC 34
Q
Gate
0
2
4
6
8
10
12
V
16
V
GS
DS max
V
0,8
DS max
V
0,2
Drain-source breakdown voltage
V
(BR)DSS = ƒ(Tj)
-60
-20
20
60
100
°C
180
T
j
49
51
53
55
57
59
61
V
65
V
(BR)DSS


Số phần tương tự - BUZ101SLE3045A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ101SL-4 SIEMENS-BUZ101SL-4 Datasheet
90Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (Quad-channel Enhancement mode Logic level Avalanche-rated d v/d t rated)
More results

Mô tả tương tự - BUZ101SLE3045A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ31L SIEMENS-BUZ31L Datasheet
194Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ21L SIEMENS-BUZ21L Datasheet
86Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ72L SIEMENS-BUZ72L Datasheet
189Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ70L SIEMENS-BUZ70L Datasheet
194Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ73L SIEMENS-BUZ73L Datasheet
181Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ100SL SIEMENS-BUZ100SL Datasheet
123Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated)
BUZ71AL SIEMENS-BUZ71AL Datasheet
128Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ71L SIEMENS-BUZ71L Datasheet
129Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ72AL SIEMENS-BUZ72AL Datasheet
187Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
BUZ73AL SIEMENS-BUZ73AL Datasheet
176Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com