công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ101S bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện BUZ101S
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated d v/d t rated)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ101S bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ101S Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ101S Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ101S Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ101S Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ101S Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ101S Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ101S Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ101S Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Semiconductor Group
6
04/Nov/1997
Preliminary data
BUZ 101 S
SPP22N05
Typ. output characteristics
I
D = ƒ(VDS)
parameter: tp = 80 µs
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
V
5.0
V
DS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
A
50
I
D
V
GS [V]
a
a
4.0
b
b
4.5
c
c
5.0
d
d
5.5
e
e
6.0
f
f
6.5
g
g
7.0
h
h
7.5
i
i
8.0
j
j
9.0
k
k
10.0
l
Ptot = 55W
l
20.0
Typ. drain-source on-resistance
R
DS (on) = ƒ(ID)
parameter: tp = 80 µs, Tj = 25 °C
0
5
10
15
20
25
30
35
A
45
I
D
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.19
R
DS (on)
VGS [V] =
a
4.0
VGS [V] =
a
4.5
VGS [V] =
a
a
5.0
b
b
5.5
c
c
6.0
d
d
6.5
e
e
7.0
f
f
7.5
g
g
8.0
h
h
9.0
i
i
10.0
j
j
20.0
Typ. transfer characteristics ID = f (VGS)
parameter: tp = 80 µs
VDS≥2 x ID x RDS(on)max
0
1
2
3
4
5
6
7
8
V
10
V
GS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
A
60
I
D


Số phần tương tự - BUZ101S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ101SL SIEMENS-BUZ101SL Datasheet
132Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated)
BUZ101SL-4 SIEMENS-BUZ101SL-4 Datasheet
90Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (Quad-channel Enhancement mode Logic level Avalanche-rated d v/d t rated)
BUZ101SLE3045A SIEMENS-BUZ101SLE3045A Datasheet
132Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level Avalanche-rated)
More results

Mô tả tương tự - BUZ101S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ102 SIEMENS-BUZ102 Datasheet
183Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated d v/d t rated)
BUZ100 SIEMENS-BUZ100 Datasheet
185Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated d v/d t rated)
BUZ103AL SIEMENS-BUZ103AL Datasheet
185Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level d v/d t rated)
BUZ102AL SIEMENS-BUZ102AL Datasheet
182Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level d v/d t rated)
BUZ104 SIEMENS-BUZ104 Datasheet
208Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated d v/d t rated Low on-resistance)
BUZ101 SIEMENS-BUZ101 Datasheet
185Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated d v/d t rated Low on-resistance)
BUZ103 SIEMENS-BUZ103 Datasheet
186Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated d v/d t rated Low on-resistance)
BUZ101SL-4 SIEMENS-BUZ101SL-4 Datasheet
90Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (Quad-channel Enhancement mode Logic level Avalanche-rated d v/d t rated)
BUZ100SL-4 SIEMENS-BUZ100SL-4 Datasheet
89Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (Quad-channel Enhancement mode Logic level Avalanche-rated d v/d t rated)
BUZ102SL-4 SIEMENS-BUZ102SL-4 Datasheet
90Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor (Quad-channel Enhancement mode Logic level Avalanche-rated d v/d t rated)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com