công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC78M15 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC78M15
Giải thích chi tiết về linh kiện  THREE-TERMINAL MEDIUM CURRENT POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC78M15 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Motorola, Inc

Back Button MC78M15 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC78M15 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC78M15 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC78M15 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC78M15 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC78M15 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC78M15 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC78M15 Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC78M15 Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
MC78M00 MC78M00A Series
11
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
OUTLINE DIMENSIONS
DT–1 SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 369–07
(DPAK)
ISSUE L
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
123
4
V
S
A
K
–T–
SEATING
PLANE
R
B
F
G
D 3 PL
M
0.13 (0.005)
T
C
E
J
H
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.235
0.250
5.97
6.35
B
0.250
0.265
6.35
6.73
C
0.086
0.094
2.19
2.38
D
0.027
0.035
0.69
0.88
E
0.033
0.040
0.84
1.01
F
0.037
0.047
0.94
1.19
G
0.090 BSC
2.29 BSC
H
0.034
0.040
0.87
1.01
J
0.018
0.023
0.46
0.58
K
0.350
0.380
8.89
9.65
R
0.175
0.215
4.45
5.46
S
0.050
0.090
1.27
2.28
V
0.030
0.050
0.77
1.27


Số phần tương tự - MC78M15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC78M15 ONSEMI-MC78M15 Datasheet
153Kb / 16P
   500 mA Positive Voltage Regulators
November, 2005 ??Rev. 16
logo
Fairchild Semiconductor
MC78M15 FAIRCHILD-MC78M15 Datasheet
88Kb / 14P
   3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator
logo
ON Semiconductor
MC78M15AB ONSEMI-MC78M15AB Datasheet
309Kb / 14P
   500 mA Positive Voltage Regulators
November, 2021 - Rev. 29
MC78M15ABDT ONSEMI-MC78M15ABDT Datasheet
153Kb / 16P
   500 mA Positive Voltage Regulators
November, 2005 ??Rev. 16
MC78M15ABDTG ONSEMI-MC78M15ABDTG Datasheet
153Kb / 16P
   500 mA Positive Voltage Regulators
November, 2005 ??Rev. 16
More results

Mô tả tương tự - MC78M15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
PL78M05XJ3 CYSTEKEC-PL78M05XJ3 Datasheet
152Kb / 4P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
PL78M05XA3 CYSTEKEC-PL78M05XA3 Datasheet
154Kb / 4P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
PL78M05XT3 CYSTEKEC-PL78M05XT3 Datasheet
155Kb / 4P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
LM78M05J3 CYSTEKEC-LM78M05J3 Datasheet
466Kb / 12P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
LM78MXXJ3 CYSTEKEC-LM78MXXJ3 Datasheet
466Kb / 12P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
LM78M05L3 CYSTEKEC-LM78M05L3 Datasheet
255Kb / 6P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
LM78M05XA3 CYSTEKEC-LM78M05XA3 Datasheet
169Kb / 4P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
logo
Motorola, Inc
MC7800 MOTOROLA-MC7800 Datasheet
278Kb / 16P
   THREE TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
LM340 MOTOROLA-LM340 Datasheet
205Kb / 20P
   THREE TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
MCT7800 MOTOROLA-MCT7800 Datasheet
224Kb / 12P
   THREE-TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com