công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC78M18ACT bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC78M18ACT
Giải thích chi tiết về linh kiện  THREE-TERMINAL MEDIUM CURRENT POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC78M18ACT bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Motorola, Inc

Back Button MC78M18ACT Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC78M18ACT Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC78M18ACT Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC78M18ACT Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC78M18ACT Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC78M18ACT Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC78M18ACT Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC78M18ACT Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC78M18ACT Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
MC78M00 MC78M00A Series
10
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
T SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 221A–06
(TO–220)
ISSUE Y
DT SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 369A–13
(DPAK)
ISSUE Y
OUTLINE DIMENSIONS
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION Z DEFINES A ZONE WHERE ALL
BODY AND LEAD IRREGULARITIES ARE
ALLOWED.
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.570
0.620
14.48
15.75
B
0.380
0.405
9.66
10.28
C
0.160
0.190
4.07
4.82
D
0.025
0.035
0.64
0.88
F
0.142
0.147
3.61
3.73
G
0.095
0.105
2.42
2.66
H
0.110
0.155
2.80
3.93
J
0.018
0.025
0.46
0.64
K
0.500
0.562
12.70
14.27
L
0.045
0.060
1.15
1.52
N
0.190
0.210
4.83
5.33
Q
0.100
0.120
2.54
3.04
R
0.080
0.110
2.04
2.79
S
0.045
0.055
1.15
1.39
T
0.235
0.255
5.97
6.47
U
0.000
0.050
0.00
1.27
V
0.045
–––
1.15
–––
Z
–––
0.080
–––
2.04
B
Q
H
Z
L
V
G
N
A
K
F
12 3
4
D
SEATING
PLANE
–T–
C
S
T
U
R
J
D
A
K
B
R
V
S
F
L
G
2 PL
M
0.13 (0.005)
T
E
C
U
J
H
–T– SEATING
PLANE
Z
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.235
0.250
5.97
6.35
B
0.250
0.265
6.35
6.73
C
0.086
0.094
2.19
2.38
D
0.027
0.035
0.69
0.88
E
0.033
0.040
0.84
1.01
F
0.037
0.047
0.94
1.19
G
0.180 BSC
4.58 BSC
H
0.034
0.040
0.87
1.01
J
0.018
0.023
0.46
0.58
K
0.102
0.114
2.60
2.89
L
0.090 BSC
2.29 BSC
R
0.175
0.215
4.45
5.46
S
0.020
0.050
0.51
1.27
U
0.020
–––
0.51
–––
V
0.030
0.050
0.77
1.27
Z
0.138
–––
3.51
–––
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
12
3
4


Số phần tương tự - MC78M18ACT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC78M18 ONSEMI-MC78M18 Datasheet
309Kb / 14P
   500 mA Positive Voltage Regulators
November, 2021 - Rev. 29
MC78M18B ONSEMI-MC78M18B Datasheet
309Kb / 14P
   500 mA Positive Voltage Regulators
November, 2021 - Rev. 29
MC78M18BT ONSEMI-MC78M18BT Datasheet
153Kb / 16P
   500 mA Positive Voltage Regulators
November, 2005 ??Rev. 16
MC78M18BTG ONSEMI-MC78M18BTG Datasheet
153Kb / 16P
   500 mA Positive Voltage Regulators
November, 2005 ??Rev. 16
MC78M18BTG ONSEMI-MC78M18BTG Datasheet
137Kb / 15P
   500 mA Positive Voltage Regulators
March, 2016 ??Rev. 28
More results

Mô tả tương tự - MC78M18ACT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
PL78M05XJ3 CYSTEKEC-PL78M05XJ3 Datasheet
152Kb / 4P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
PL78M05XA3 CYSTEKEC-PL78M05XA3 Datasheet
154Kb / 4P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
PL78M05XT3 CYSTEKEC-PL78M05XT3 Datasheet
155Kb / 4P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
LM78M05J3 CYSTEKEC-LM78M05J3 Datasheet
466Kb / 12P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
LM78MXXJ3 CYSTEKEC-LM78MXXJ3 Datasheet
466Kb / 12P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
LM78M05L3 CYSTEKEC-LM78M05L3 Datasheet
255Kb / 6P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
LM78M05XA3 CYSTEKEC-LM78M05XA3 Datasheet
169Kb / 4P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
logo
Motorola, Inc
MC7800 MOTOROLA-MC7800 Datasheet
278Kb / 16P
   THREE TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
LM340 MOTOROLA-LM340 Datasheet
205Kb / 20P
   THREE TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
MCT7800 MOTOROLA-MCT7800 Datasheet
224Kb / 12P
   THREE-TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com