công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N3191 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

tên linh kiện 1N3191
Giải thích chi tiết về linh kiện  Si Rectifiers, 500mA < I(O)/I(F) s 1A
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Trang chủ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

1N3191 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  1N3191 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Số phần tương tự - 1N3191

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
1N3193 ETC1-1N3193 Datasheet
2Mb / 6P
   GERMANIUM PNP TRANSISTORS
1N3194 ETC1-1N3194 Datasheet
2Mb / 6P
   GERMANIUM PNP TRANSISTORS
1N3195 ETC1-1N3195 Datasheet
2Mb / 6P
   GERMANIUM PNP TRANSISTORS
1N3196 ETC1-1N3196 Datasheet
2Mb / 6P
   GERMANIUM PNP TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - 1N3191

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N441B NJSEMI-1N441B Datasheet
82Kb / 1P
   Si Rectifiers, 500mA < I(O)/I(F) < 1A
1N3614 NJSEMI-1N3614 Datasheet
87Kb / 1P
   Si Rectifier, 1A < I(O) / I(F) s 2A
1N3082 NJSEMI-1N3082 Datasheet
68Kb / 1P
   Si Rectifier , 200mA < I(0)/I
1N200AR NJSEMI-1N200AR Datasheet
78Kb / 1P
   SI RECTIFIER, I(O)/I(F) S 100MA
1N3587 NJSEMI-1N3587 Datasheet
100Kb / 1P
   Si Rectifier, 200A < I(O)/I(F) s 500A
1N483A NJSEMI-1N483A Datasheet
90Kb / 1P
   SI RECTIFIER, 100MA < I(O)/I(F) S 200MA
1N3174 NJSEMI-1N3174 Datasheet
111Kb / 1P
   Si Rectifier, 200A < I(O)/I(F) s 500A
1N3378 NJSEMI-1N3378 Datasheet
75Kb / 1P
   SI RECTIFIER, 10A < I(O)/I(F) s 20A
30S8 NJSEMI-30S8 Datasheet
72Kb / 1P
   SI RECTIFIER, 2A < I(O)/I(F) S 5A
30S2 NJSEMI-30S2 Datasheet
61Kb / 1P
   SI RECTIFIER, 2A I(O)/I(F) S 5A
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com