công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N3156 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

tên linh kiện 1N3156
Giải thích chi tiết về linh kiện  ZENER VOLTAGE 8.4V
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Trang chủ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

1N3156 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  1N3156 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Số phần tương tự - 1N3156

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Compensated Deuices Inc...
1N3156 CDI-DIODE-1N3156 Datasheet
96Kb / 2P
   8.4 V0LT NOMINAL ZENER VOLTAGE
logo
Microsemi Corporation
1N3156 MICROSEMI-1N3156 Datasheet
72Kb / 2P
   8.4 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
1N3156 MICROSEMI-1N3156 Datasheet
107Kb / 2P
   TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
1N3156 MICROSEMI-1N3156 Datasheet
137Kb / 3P
   8.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N3156 DIGITRON-1N3156 Datasheet
171Kb / 2P
   TEMPERATURE COMPENSATED ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N3156

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA8244H TOSHIBA-TA8244H Datasheet
479Kb / 10P
   MULTI-OUTPUT VOLTAGE REGULATOR (8.4V OUTPUTS)
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SM5A27 LUGUANG-SM5A27 Datasheet
149Kb / 2P
   Zener Voltage
logo
AiT Semiconductor Inc.
M5Z15V AITSEMI-M5Z15V Datasheet
572Kb / 8P
   ZENER DIODES 200mW ZENER VOLTAGE REGULATORS
REV1.0
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
M5Z8V2 AITSEMI-M5Z8V2 Datasheet
572Kb / 8P
   ZENER DIODES 200mW ZENER VOLTAGE REGULATORS
REV1.0
logo
ON Semiconductor
BZX84C2V4ET1 ONSEMI-BZX84C2V4ET1 Datasheet
75Kb / 6P
   Zener Voltage Regulators
July, 2004 ??Rev. 3
BZX84B4V7LT1 ONSEMI-BZX84B4V7LT1 Datasheet
80Kb / 8P
   Zener Voltage Regulators
December, 2004 ??Rev. 8
MMSZ5221BT1 ONSEMI-MMSZ5221BT1 Datasheet
75Kb / 6P
   Zener Voltage Regulators
January, 2005 ??Rev. 5
NZL5V6AXV3T1 ONSEMI-NZL5V6AXV3T1 Datasheet
52Kb / 6P
   Zener Voltage Regulators
June, 2003 - Rev. 0
logo
Leshan Radio Company
LM3Z62VT1G LRC-LM3Z62VT1G_15 Datasheet
106Kb / 6P
   Zener Voltage Regulators
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com