công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD11600NUX bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện BD11600NUX
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB Switch ICs DPDT Type (Double Pole Double Throw)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD11600NUX bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  BD11600NUX Datasheet HTML 1Page - Rohm BD11600NUX Datasheet HTML 2Page - Rohm BD11600NUX Datasheet HTML 3Page - Rohm BD11600NUX Datasheet HTML 4Page - Rohm BD11600NUX Datasheet HTML 5Page - Rohm BD11600NUX Datasheet HTML 6Page - Rohm BD11600NUX Datasheet HTML 7Page - Rohm BD11600NUX Datasheet HTML 8Page - Rohm BD11600NUX Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
Technical Note
4/10
BD11600NUX
www.rohm.com
2011.08 - Rev.A
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Block diagram and pin configuration
Package Dimensions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1D+
1D-
2D+
2D-
GND
OE
D-
D+
S
VCC
Fig.7
Block diagram
Fig.8
Pin configuration
Fig.9
Package Dimensions
B D 1 1
6 0 0 N
LOT No.


Số phần tương tự - BD11600NUX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD11600NUX ROHM-BD11600NUX Datasheet
399Kb / 10P
   USB Switch ICs SPST Type(Single Pole Single Throw)
More results

Mô tả tương tự - BD11600NUX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD11670GWL ROHM-BD11670GWL Datasheet
931Kb / 16P
   DPDT Type (Double Pole Double Throw)
logo
Infineon Technologies A...
BGS22WL10 INFINEON-BGS22WL10 Datasheet
1Mb / 14P
   DPDT (Dual-Pole / Double-Throw) Differential RF Switch
Revision 1.6 - May 27, 2014
BGS22W2L10 INFINEON-BGS22W2L10 Datasheet
1Mb / 14P
   DPDT (Dual-Pole / Double-Throw) Differential RF Switch
Revision 1.4 - October 12, 2012
logo
Pasternack Enterprises,...
PE71S6066 PASTERNACK-PE71S6066 Datasheet
388Kb / 4P
   Double Pole Double Throw Relay Switch
PE71S6071 PASTERNACK-PE71S6071 Datasheet
399Kb / 4P
   Double Pole Double Throw Relay Switch
PE71S6068 PASTERNACK-PE71S6068 Datasheet
402Kb / 4P
   Double Pole Double Throw Relay Switch
PE71S6067 PASTERNACK-PE71S6067 Datasheet
399Kb / 4P
   Double Pole Double Throw Relay Switch
PE71S6069 PASTERNACK-PE71S6069 Datasheet
399Kb / 4P
   Double Pole Double Throw Relay Switch
PE71S6070 PASTERNACK-PE71S6070 Datasheet
422Kb / 4P
   Double Pole Double Throw Relay Switch
PE71S6065 PASTERNACK-PE71S6065 Datasheet
389Kb / 4P
   Double Pole Double Throw Relay Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com