công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6TQ045STRLPBF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện 6TQ045STRLPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Rectifier, 6 A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

6TQ045STRLPBF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  6TQ045STRLPBF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 6TQ045STRLPBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 6TQ045STRLPBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 6TQ045STRLPBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 6TQ045STRLPBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 6TQ045STRLPBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix 6TQ045STRLPBF Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Document Number: 94253
For technical questions, contact: diodestech@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 15-Mar-10
5
VS-6TQ035SPbF, VS-6TQ040SPbF, VS-6TQ045SPbF
Schottky Rectifier, 6 A
Vishay High Power Products
ORDERING INFORMATION TABLE
035 = 35 V
040 = 40 V
045 = 45 V
2
-
Current rating (6 A)
3
-
Package: T = TO-220
4
-
Schottky “Q” series
5
-
Voltage ratings
-
S = D2PAK
6
7
-
None = Tube (50 pieces)
TRL = Tape and reel (left oriented)
TRR = Tape and reel (right oriented)
-
PbF = Lead (Pb)-free
8
1
-
HPP product suffix
Device code
5
1
3
24
67
8
VS-
6
T
Q
045
S
TRL PbF
LINKS TO RELATED DOCUMENTS
Dimensions
www.vishay.com/doc?95046
Part marking information
www.vishay.com/doc?95054
Packaging information
www.vishay.com/doc?95032


Số phần tương tự - 6TQ045STRLPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
6TQ045STRLPBF VISHAY-6TQ045STRLPBF Datasheet
127Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 26-May-08
More results

Mô tả tương tự - 6TQ045STRLPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
6TQ045 VISHAY-6TQ045 Datasheet
111Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 27-Jun-08
6TQ045SPBF VISHAY-6TQ045SPBF Datasheet
127Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 26-May-08
6TQS VISHAY-6TQS Datasheet
107Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 27-Jun-08
VS-6TQPBF VISHAY-VS-6TQPBF Datasheet
168Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 29-Aug-11
VS-6TQPBF VISHAY-VS-6TQPBF_V01 Datasheet
135Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 6 A
08-Feb-17
6TQ045PBF VISHAY-6TQ045PBF Datasheet
115Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 06-Jun-08
6TQ045S VISHAY-6TQ045S Datasheet
124Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 27-Jun-08
6TQ035SPBF VISHAY-6TQ035SPBF_10 Datasheet
122Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 15-Mar-10
6TQ035PBF VISHAY-6TQ035PBF_12 Datasheet
167Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 29-Aug-11
6TQ VISHAY-6TQ Datasheet
94Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 27-Jun-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com