công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC3361N bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

tên linh kiện MC3361N
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW POWER NARROW BAND FM IF
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TGS [Tiger Electronic Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.tgselec.com
Logo TGS - Tiger Electronic Co.,Ltd

MC3361N bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

  MC3361N Datasheet HTML 1Page - Tiger Electronic Co.,Ltd MC3361N Datasheet HTML 2Page - Tiger Electronic Co.,Ltd MC3361N Datasheet HTML 3Page - Tiger Electronic Co.,Ltd MC3361N Datasheet HTML 4Page - Tiger Electronic Co.,Ltd MC3361N Datasheet HTML 5Page - Tiger Electronic Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
1/5
LOW POWER NARROW BAND FM IF
MC3361N/D
DESCRIPTION
Outline Drawing
The MC3361 is designed for use in FM
dual conversion communication. It contains a
complete narrow band FM demodulation
system operable to less than 2.0V supply
voltage. This low power narrow band FM IF
system provides the second converter, second
IF, demodulator. Filter Amp and squelch
circuitry for communications and scanning
receivers.
SOP-16
FEATURE
Operating voltage range : 2.0V ~ 8.0V
Low Current consumption ICC=3.9mA Typ.
(VCC=4.0V)
Excellent input sensitivity
(-3dB Limiting = 2.6 µVrms Typ.)
Low number of external parts required
Operating frequency up to 60MHz
PIN CONFIGURATION
DIP-16
TIGER ELECTRONIC CO.,LTD


Số phần tương tự - MC3361N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MC3361N PHILIPS-MC3361N Datasheet
220Kb / 3P
   LOW POWER FM IF
March 28 1988
More results

Mô tả tương tự - MC3361N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
SL5019 AUK-SL5019_1 Datasheet
83Kb / 6P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF
logo
New Japan Radio
NJM3357 NJRC-NJM3357 Datasheet
138Kb / 3P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF
logo
AUK corp
SL5018P AUK-SL5018P Datasheet
126Kb / 5P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF
logo
Daewoo Semiconductor
DBL5019 DAEWOO-DBL5019 Datasheet
270Kb / 6P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF
logo
Hynix Semiconductor
GL3361 HYNIX-GL3361 Datasheet
41Kb / 4P
   Low Power Narrow Band FM IF
logo
AUK corp
SL5018 AUK-SL5018_1 Datasheet
129Kb / 5P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF
logo
Daewoo Semiconductor
DBL5018 DAEWOO-DBL5018 Datasheet
226Kb / 5P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF
logo
New Japan Radio
NJM3359 NJRC-NJM3359_1 Datasheet
152Kb / 4P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF
NJM3359 NJRC-NJM3359 Datasheet
194Kb / 5P
   LOW POWER NARROW BAND FM IF?
logo
Unisonic Technologies
UTCMC3361BP UTC-UTCMC3361BP Datasheet
30Kb / 3P
   LOW VOLTAGE/POWER NARROW BAND FM IF
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com