công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM78M05J bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

tên linh kiện LM78M05J
Giải thích chi tiết về linh kiện  TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TGS [Tiger Electronic Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.tgselec.com
Logo TGS - Tiger Electronic Co.,Ltd

LM78M05J bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

  LM78M05J Datasheet HTML 1Page - Tiger Electronic Co.,Ltd LM78M05J Datasheet HTML 2Page - Tiger Electronic Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1 2 3
TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
LM78M05J Three-terminal positive voltage regulator
FEATURES
∙ Output Current up to 500mA
∙ Internal thermal overload protection
∙High power dissipation capability
∙ Internal short-circuit current limiting
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Operating temperature range applies unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Input Voltage
V i
35
V
Output voltage
Vo
5
V
Maximum Output current
IOM
0.5
A
Power dissipation
PD
1.25
W
Operating Junction Temperature Range
TOPR
0-+125
Storage Temperature Range
TSTG
-65-+150
ELECTRICAL
CHARACTERISTICS
(Vi=10V,Io=350mA,0
℃<Tj<125℃,Ci=0.33µF,Co=0.1µF, unless otherwise specified )
Parameter
Symbol
Test conditions
MIN
TYP
MAX
UNIT
Tj=25
4.8
5
5.2
V
Output voltage
Vo
7≤V i≤20V, Io=5mA-350mA
Po≤ 15W
4.75
5
5.25
V
Tj=25
℃, Io=5mA-0.5A
15
100
mV
Load Regulation
∆Vo
Tj=25
℃, Io=5mA-200mA
5
50
mV
7≤V i≤25V, Io=200mA
3
100
mV
Line regulation
∆Vo
8≤V i≤25V, Io=200mA
1
50
mV
Quiescent Current
Iq
Tj=25
4.2
6
mA
∆Iq
8V≤V i≤25V, Io=200mA
0.8
mA
Quiescent Current Change
∆Iq
5mA≤IO≤350mA
0.5
mA
Output Noise Voltage
VN
10Hz≤ f ≤100KHz
40
200
uV
Ripple Rejection
RR
8V≤Vi≤18V,f=120Hz,Io=300mA
Tj=25
62
80
dB
Dropout Voltage
Vd
Tj=25
℃, Io=350mA
2
2.5
V
Short Circuit Current
Isc
Vi=10V, Ta=25
300
mA
Peak Current
Ipk
Tj=25
0.7
A
TO-251
TO-252-2L
1.IN
2.GND
3.OUT
TIGER ELECTRONIC CO.,LTD


Số phần tương tự - LM78M05J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
LM78M05J3 CYSTEKEC-LM78M05J3 Datasheet
466Kb / 12P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
LM78M05J3 CYSTEKEC-LM78M05J3 Datasheet
466Kb / 12P
   Three Terminal Medium Current Positive Voltage Regulators
More results

Mô tả tương tự - LM78M05J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SB1261 JIANGSU-2SB1261 Datasheet
918Kb / 4P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
MJD3055 DGNJDZ-MJD3055 Datasheet
2Mb / 5P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
2SCR587D3 DGNJDZ-2SCR587D3 Datasheet
2Mb / 7P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SB1184 JIANGSU-2SB1184 Datasheet
1Mb / 4P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
2SD1899 JIANGSU-2SD1899 Datasheet
862Kb / 4P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1225 JIANGSU-2SA1225 Datasheet
1Mb / 4P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1952 JIANGSU-2SA1952 Datasheet
1Mb / 5P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1012B JIANGSU-2SA1012B Datasheet
747Kb / 4P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
2SD669 DGNJDZ-2SD669 Datasheet
1Mb / 5P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
MJD41C DGNJDZ-MJD41C Datasheet
2Mb / 5P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
MJD127 DGNJDZ-MJD127 Datasheet
2Mb / 5P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com