công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS30L60CW-N3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện STPS30L60CW-N3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

STPS30L60CW-N3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  STPS30L60CW-N3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix STPS30L60CW-N3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix STPS30L60CW-N3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix STPS30L60CW-N3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix STPS30L60CW-N3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix STPS30L60CW-N3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix STPS30L60CW-N3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
VS-STPS30L60CWPbF, VS-STPS30L60CW-N3
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Revision: 30-Aug-11
5
Document Number: 94329
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
ORDERING INFORMATION TABLE
ORDERING INFORMATION (Example)
PREFERRED P/N
QUANTITY PER T/R
MINIMUM ORDER QUANTITY
PACKAGING DESCRIPTION
VS-STPS30L60CWPbF
25
500
Antistatic plastic tube
VS-STPS30L60CW-N3
25
500
Antistatic plastic tube
LINKS TO RELATED DOCUMENTS
Dimensions
www.vishay.com/doc?95223
Part marking information
TO-247AC PbF
www.vishay.com/doc?95226
TO-247AC -N3
www.vishay.com/doc?95007
-
Schottky STPS series
-
Current ratings (30 = 30 A)
-
L = Low forward voltage
-
Voltage code (60 = 60 V)
-
Package:
CW = TO-247
Device code
6
2
4
3
5
7
STPS 30
L
60
CW PbF
VS-
1
-
Vishay Semiconductors product
-
PbF = Lead (Pb)-free and RoHS compliant
-N3 = Halogen-free, RoHS compliant, and totally lead (Pb)-free
Environmental digit
2
3
4
5
6
7
1


Số phần tương tự - STPS30L60CW-N3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS30L60CW STMICROELECTRONICS-STPS30L60CW Datasheet
110Kb / 6P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS30L60CW STMICROELECTRONICS-STPS30L60CW Datasheet
167Kb / 11P
   Power Schottky rectifier
logo
Vishay Siliconix
STPS30L60CW VISHAY-STPS30L60CW Datasheet
106Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 18-Jun-08
STPS30L60CW VISHAY-STPS30L60CW Datasheet
109Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 01-Sep-08
logo
International Rectifier
STPS30L60CW IRF-STPS30L60CW Datasheet
221Kb / 7P
   The STPS30L60CW center tap Schottky rectifier has been optimized for very low forward voltage drop, with moderate leakage.
More results

Mô tả tương tự - STPS30L60CW-N3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-30CTQ060PBF VISHAY-VS-30CTQ060PBF Datasheet
166Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 11-Oct-11
VS-30CTQ100SPBF VISHAY-VS-30CTQ100SPBF Datasheet
124Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 15-Mar-10
STPS30L30CGPBF VISHAY-STPS30L30CGPBF_10 Datasheet
103Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 16-Mar-10
25CTQ VISHAY-25CTQ Datasheet
119Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 22-Aug-08
25CTQPBF VISHAY-25CTQPBF Datasheet
122Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 13-Aug-08
30CPQ150 VISHAY-30CPQ150 Datasheet
128Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 22-Aug-08
30CTQS VISHAY-30CTQS Datasheet
127Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 06-Oct-08
MBRB3030CTL VISHAY-MBRB3030CTL Datasheet
113Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 21-Aug-08
MBR2535CTPBF VISHAY-MBR2535CTPBF Datasheet
117Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 13-Aug-08
32CTQ030 VISHAY-32CTQ030 Datasheet
114Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 21-Aug-08
STPS30L30CTPBF VISHAY-STPS30L30CTPBF Datasheet
105Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 14-Aug-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com