công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC79M12CDT bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC79M12CDT
Giải thích chi tiết về linh kiện  THREE-TERMINAL NEGATIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC79M12CDT bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

  MC79M12CDT Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC79M12CDT Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC79M12CDT Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC79M12CDT Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC79M12CDT Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC79M12CDT Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC79M12CDT Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC79M12CDT Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC79M00
6
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
DT–1 SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 369–07
(DPAK)
ISSUE K
OUTLINE DIMENSIONS
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
123
4
V
S
A
K
–T–
SEATING
PLANE
R
B
F
G
D 3 PL
M
0.13 (0.005)
T
C
E
J
H
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.235
0.250
5.97
6.35
B
0.250
0.265
6.35
6.73
C
0.086
0.094
2.19
2.38
D
0.027
0.035
0.69
0.88
E
0.033
0.040
0.84
1.01
F
0.037
0.047
0.94
1.19
G
0.090 BSC
2.29 BSC
H
0.034
0.040
0.87
1.01
J
0.018
0.023
0.46
0.58
K
0.350
0.380
8.89
9.65
R
0.175
0.215
4.45
5.46
S
0.050
0.090
1.27
2.28
V
0.030
0.050
0.77
1.27


Số phần tương tự - MC79M12CDT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC79M12CDT ONSEMI-MC79M12CDT Datasheet
97Kb / 8P
   500 mA Negative Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 11
MC79M12CDT ONSEMI-MC79M12CDT Datasheet
141Kb / 9P
   500 mA Negative Voltage Regulators
July, 2013 ??Rev. 15
MC79M12CDTG ONSEMI-MC79M12CDTG Datasheet
97Kb / 8P
   500 mA Negative Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 11
MC79M12CDTG ONSEMI-MC79M12CDTG Datasheet
141Kb / 9P
   500 mA Negative Voltage Regulators
July, 2013 ??Rev. 15
MC79M12CDTRK ONSEMI-MC79M12CDTRK Datasheet
97Kb / 8P
   500 mA Negative Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 11
More results

Mô tả tương tự - MC79M12CDT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micropac Industries
42051 MICROPAC-42051 Datasheet
254Kb / 3P
   5 A FIXED THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Motorola, Inc
MC79L00 MOTOROLA-MC79L00 Datasheet
135Kb / 6P
   THREE-TERMINAL LOW CURRENT NEGATIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA79L05F KEC-KIA79L05F Datasheet
285Kb / 14P
   THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Motorola, Inc
MC7900 MOTOROLA-MC7900 Datasheet
186Kb / 12P
   THREE-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Integral Corp.
IL79 INTEGRAL-IL79 Datasheet
136Kb / 5P
   THREE-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Micro Commercial Compon...
MC7905CT MCC-MC7905CT Datasheet
166Kb / 6P
   Three-Terminal Negative Voltage Regulators
MC7905CT MCC-MC7905CT_11 Datasheet
264Kb / 6P
   Three-Terminal Negative Voltage Regulators
MC7915CT MCC-MC7915CT Datasheet
449Kb / 5P
   Three-Terminal Negative Voltage Regulators
logo
Toshiba Semiconductor
TA79L005P TOSHIBA-TA79L005P_06 Datasheet
446Kb / 16P
   Three-Terminal Negative Voltage Regulators
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA79L05BP KEC-KIA79L05BP Datasheet
263Kb / 13P
   THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com