công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1SS400G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện 1SS400G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switching Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

1SS400G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  1SS400G_11 Datasheet HTML 1Page - Rohm 1SS400G_11 Datasheet HTML 2Page - Rohm 1SS400G_11 Datasheet HTML 3Page - Rohm 1SS400G_11 Datasheet HTML 4Page - Rohm 1SS400G_11 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
www.rohm.com
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
1SS400G
 
0.1
1
10
100
1000
0
500
1000
1500
FORWARD VOLTAGE:V
F(mV)
V
F-IF CHARACTERISTICS
Tj=125
°C
Tj=25
°C
Tj=150
°C
Tj=75
°C
1
10
100
1000
10000
100000
0
20
40
60
80
Tj=125
°C
Tj=25
°C
Tj=150
°C
Tj=75
°C
REVERSE VOLTAGE:V
R(V)
V
R-IR CHARACTERISTICS
0.1
1
10
0
5
10
15
20
25
30
REVERSE VOLTAGE:V
R(V)
V
R-Ct CHARACTERISTICS
f=1MHz
Tj=25
°C
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
V
F DISPERSION MAP
AVE:891.2mV
Tj=25
°C
I
F=0.1A
n=30pcs
1
10
100
I
R DISPERSION MAP
Tj=25
°C
V
R=80V
n=30pcs
AVE:22.17nA
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
AVE:0.595pF
Ta=25
°C
f=1MHz
V
R=0.5V
n=10pcs
Ct DISPERSION MAP
2/4
2011.10 - Rev.A


Số phần tương tự - 1SS400G_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1SS400G WINNERJOIN-1SS400G_15 Datasheet
108Kb / 2P
   High Speed SWITCHING Diodes
logo
Rohm
1SS400G ROHM-1SS400G_16 Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode
More results

Mô tả tương tự - 1SS400G_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
BAV99L AITSEMI-BAV99L Datasheet
442Kb / 5P
   SWITCHING DIODE DUAL SWITCHING DIODE
REV2.0
MDL914 AITSEMI-MDL914 Datasheet
483Kb / 5P
   SWITCHING DIODE HIGH ?밪PEED SWITCHING DIODE
REV1.1
MBD914 AITSEMI-MBD914 Datasheet
505Kb / 5P
   SWITCHING DIODE HIGH?뭆PEED SWITCHING DIODE
REV1.0
BAS516 AITSEMI-BAS516 Datasheet
210Kb / 4P
   SWITCHING DIODE HIGH SPEED SWITCHING DIODE
REV1.0
logo
Rohm
RLS-73 ROHM-RLS-73 Datasheet
54Kb / 2P
   Switching diode
logo
AUK corp
SDS2836F AUK-SDS2836F Datasheet
103Kb / 3P
   Switching Diode
SDS2838E AUK-SDS2838E Datasheet
104Kb / 3P
   Switching Diode
logo
Microsemi Corporation
JAN1N914 MICROSEMI-JAN1N914 Datasheet
53Kb / 2P
   SWITCHING DIODE
logo
AUK corp
SDS2838F AUK-SDS2838F Datasheet
103Kb / 3P
   Switching Diode
logo
ON Semiconductor
BAS116LT1 ONSEMI-BAS116LT1 Datasheet
63Kb / 4P
   Switching Diode
1997 REV 1
logo
Compensated Deuices Inc...
1N914 CDI-DIODE-1N914 Datasheet
68Kb / 2P
   SWITCHING DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com