công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5820TR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện 1N5820TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Rectifier, 3.0 A
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

1N5820TR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  1N5820TR Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 1N5820TR Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 1N5820TR Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 1N5820TR Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 1N5820TR Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 1N5820TR Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
VS-1N5820, VS-1N5820-M3
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Revision: 11-Oct-11
4
Document Number: 93257
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
ORDERING INFORMATION TABLE
ORDERING INFORMATION (Example)
PREFERRED P/N
QUANTITY PER T/R
MINIMUM ORDER QUANTITY
PACKAGING DESCRIPTION
VS-1N5820
500
500
Bulk
VS-1N5820TR
1200
1200
Tape and reel
VS-1N5820-M3
500
500
Bulk
VS-1N5820TR-M3
1200
1200
Tape and reel
1
-
Part number: 3 A, 20 V
2
-
TR = Tape and reel package
None = Bulk package
Device code
2
3
1N5820
TR
VS-
-M3
-
Vishay Semiconductors product
None = Lead (Pb)-free and RoHS compliant
-M3 = Halogen-free, RoHS compliant, and terminations lead (Pb)-free
-
Environmental digit
3
4
1
4
LINKS TO RELATED DOCUMENTS
Dimensions
www.vishay.com/doc?95242
Part marking information
www.vishay.com/doc?95304
Packaging information
www.vishay.com/doc?95338


Số phần tương tự - 1N5820TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
1N5820TR VISHAY-1N5820TR Datasheet
80Kb / 5P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 06-Nov-08
More results

Mô tả tương tự - 1N5820TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
30BQ015PBF VISHAY-30BQ015PBF_11 Datasheet
118Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 23-Feb-11
MBRD320PBF VISHAY-MBRD320PBF_11 Datasheet
122Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 14-Jan-11
VS-30BQ060TRPBF VISHAY-VS-30BQ060TRPBF Datasheet
120Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 04-Mar-10
30BQ060PBF VISHAY-30BQ060PBF_10 Datasheet
121Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 04-Mar-10
30BQ015PBF VISHAY-30BQ015PBF Datasheet
102Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 14-Aug-08
MBRD320 VISHAY-MBRD320 Datasheet
104Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 06-Jun-08
MBRS340TRPBF VISHAY-MBRS340TRPBF Datasheet
92Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 09-Oct-08
VS-1N5820 VISHAY-VS-1N5820 Datasheet
117Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 11-Oct-11
VS-30BQ015PBF VISHAY-VS-30BQ015PBF Datasheet
117Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 23-Feb-11
VS-30BQ040TRPBF VISHAY-VS-30BQ040TRPBF Datasheet
113Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 04-Mar-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com