công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5820TR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện 1N5820TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Rectifier, 3.0 A
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

1N5820TR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  1N5820TR Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 1N5820TR Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 1N5820TR Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 1N5820TR Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 1N5820TR Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 1N5820TR Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Outline Dimensions
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Revision: 29-Aug-11
1
Document Number: 95241
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Axial DO-204AL (DO-41)
DIMENSIONS in millimeters (inches)
2.70 (0.106)
2.29 (0.090)
DIA.
2.70 (0.106)
2.29 (0.090)
DIA.
0.86 (0.034)
0.72 (0.028)
(2 places)
27.0 (1.06) MIN.
(2 places)
5.21 (0.205)
MAX.
5.21 (0.205)
MAX.
27.0 (1.06) MIN.
(2 places)
1.27 (0.050) MAX.
Flash (2 places)
DIA.
0.86 (0.034)
0.72 (0.028)
(2 places)
DIA.
Cathode band


Số phần tương tự - 1N5820TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
1N5820TR VISHAY-1N5820TR Datasheet
80Kb / 5P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 06-Nov-08
More results

Mô tả tương tự - 1N5820TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
30BQ015PBF VISHAY-30BQ015PBF_11 Datasheet
118Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 23-Feb-11
MBRD320PBF VISHAY-MBRD320PBF_11 Datasheet
122Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 14-Jan-11
VS-30BQ060TRPBF VISHAY-VS-30BQ060TRPBF Datasheet
120Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 04-Mar-10
30BQ060PBF VISHAY-30BQ060PBF_10 Datasheet
121Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 04-Mar-10
30BQ015PBF VISHAY-30BQ015PBF Datasheet
102Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 14-Aug-08
MBRD320 VISHAY-MBRD320 Datasheet
104Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 06-Jun-08
MBRS340TRPBF VISHAY-MBRS340TRPBF Datasheet
92Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 09-Oct-08
VS-1N5820 VISHAY-VS-1N5820 Datasheet
117Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 11-Oct-11
VS-30BQ015PBF VISHAY-VS-30BQ015PBF Datasheet
117Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 23-Feb-11
VS-30BQ040TRPBF VISHAY-VS-30BQ040TRPBF Datasheet
113Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 3.0 A
Revision: 04-Mar-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com