công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5818 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện 1N5818
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Rectifier, 1.0 A
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

1N5818 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  1N5818_12 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 1N5818_12 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 1N5818_12 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 1N5818_12 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 1N5818_12 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 1N5818_12 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
VS-1N5818, VS-1N5818-M3
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Revision: 21-Sep-11
4
Document Number: 93256
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
ORDERING INFORMATION TABLE
ORDERING INFORMATION (Example)
PREFERRED P/N
QUANTITY PER T/R
MINIMUM ORDER QUANTITY
PACKAGING DESCRIPTION
VS-1N5818
1000
1000
Bulk
VS-1N5818TR
5000
5000
Tape and reel
VS-1N5818-M3
1000
1000
Bulk
VS-1N5818TR-M3
5000
5000
Tape and reel
LINKS TO RELATED DOCUMENTS
Dimensions
www.vishay.com/doc?95241
Part marking information
www.vishay.com/doc?95304
Packaging information
www.vishay.com/doc?95338
1
-
Part number: 1N5818 = 1 A, 30 V
2
-
TR = Tape and reel package
None = Bulk package
Device code
2
3
1N5818
TR
VS-
-M3
1
4
-
Vishay Semiconductors product
None = Lead (Pb)-free and RoHS compliant
-M3 = Halogen-free, RoHS compliant, and terminations lead (Pb)-free
-
Environmental digit
3
4


Số phần tương tự - 1N5818_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N5818-1 MICROSEMI-1N5818-1 Datasheet
434Kb / 6P
   1 Amp Schottky Barrier Rectifiers
Rev. 1
logo
Nanjing International G...
1N5818-1A-DO-41 DGNJDZ-1N5818-1A-DO-41 Datasheet
206Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
1N5818 LRC-1N5818_15 Datasheet
207Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - 1N5818_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-10BQ015PBF VISHAY-VS-10BQ015PBF Datasheet
116Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 15-Nov-10
MBRS190TRPBF VISHAY-MBRS190TRPBF Datasheet
97Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 15-Aug-08
10BQ015PBF VISHAY-10BQ015PBF Datasheet
99Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 04-Nov-08
10BQ040PBF VISHAY-10BQ040PBF Datasheet
95Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 16-Apr-08
MBRS140TRPBF VISHAY-MBRS140TRPBF Datasheet
92Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 21-Apr-08
VS-MBRA120TRPBF VISHAY-VS-MBRA120TRPBF Datasheet
110Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 04-Mar-10
VS-10BQ040-M3 VISHAY-VS-10BQ040-M3_15 Datasheet
103Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 29-May-12
10BQ015M VISHAY-10BQ015M Datasheet
114Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 29-May-12
VS-1N5819 VISHAY-VS-1N5819 Datasheet
116Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 21-Sep-11
10BQ015PBF VISHAY-10BQ015PBF_10 Datasheet
117Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 15-Nov-10
MBRA120TRPBF VISHAY-MBRA120TRPBF_10 Datasheet
111Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 04-Mar-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com