công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G00GN bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC1G00GN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single 2-input NAND gate
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVC1G00GN bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  74LVC1G00GN Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GN Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GN Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GN Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GN Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GN Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GN Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GN Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GN Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 17 page
background image
74LVC1G00
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 9 — 7 December 2011
3 of 17
NXP Semiconductors
74LVC1G00
Single 2-input NAND gate
6.
Pinning information
6.1 Pinning
6.2 Pin description
7.
Functional description
[1]
H = HIGH voltage level; L = LOW voltage level.
Fig 4.
Pin configuration
SOT353-1 and SOT753
Fig 5.
Pin configuration SOT886
Fig 6.
Pin configuration SOT891,
SOT1115 and SOT1202
74LVC1G00
BVCC
A
GND
Y
001aab608
1
2
3
5
4
74LVC1G00
A
001aab603
B
GND
n.c.
VCC
Y
Transparent top view
2
3
1
5
4
6
74LVC1G00
A
001aaf051
B
GND
n.c.
VCC
Y
Transparent top view
2
3
1
5
4
6
Table 3.
Pin description
Symbol
Pin
Description
SOT353-1, SOT753 SOT886, SOT891, SOT1115 and SOT1202
B
1
1
data input
A
2
2
data input
GND
3
3
ground (0 V)
Y
4
4
data output
n.c.
-
5
not connected
VCC
5
6
supply voltage
Table 4.
Function table[1]
Inputs
Outputs
A
B
Y
LLH
LH
H
HL
H
HHL


Số phần tương tự - 74LVC1G00GN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G00GN NXP-74LVC1G00GN Datasheet
425Kb / 17P
   Single 2-input NAND gate
Rev. 8-20 October 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G00GN NEXPERIA-74LVC1G00GN Datasheet
256Kb / 16P
   Single 2-input NAND gate
Rev. 13 - 8 February 2022
More results

Mô tả tương tự - 74LVC1G00GN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G00 PHILIPS-74LVC1G00 Datasheet
86Kb / 15P
   Single 2-input NAND gate
2004 Sep 07
logo
Rohm
BU4S11 ROHM-BU4S11 Datasheet
39Kb / 4P
   Single 2-input NAND gate
logo
ON Semiconductor
NLU1G00 ONSEMI-NLU1G00 Datasheet
135Kb / 8P
   Single 2-Input NAND Gate
April, 2008 ??Rev. 0
MC74HC1G00 ONSEMI-MC74HC1G00 Datasheet
62Kb / 6P
   Single 2-Input NAND Gate
January, 2005 ??Rev. 9
logo
Unisonic Technologies
U74LVC1G00 UTC-U74LVC1G00_15 Datasheet
201Kb / 6P
   SINGLE 2-INPUT NAND GATE
logo
ON Semiconductor
MC74HC1G00 ONSEMI-MC74HC1G00_18 Datasheet
172Kb / 9P
   Single 2-Input NAND Gate
November, 2018 ??Rev. 12
MC74VHC1G01 ONSEMI-MC74VHC1G01_18 Datasheet
206Kb / 14P
   Single 2-Input NAND Gate
November, 2018 ??Rev. 17
MC74VHC1G00 ONSEMI-MC74VHC1G00_V01 Datasheet
182Kb / 14P
   Single 2-Input NAND Gate
March, 2022 ??Rev. 26
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G00 NEXPERIA-74LVC1G00 Datasheet
256Kb / 16P
   Single 2-input NAND gate
Rev. 13 - 8 February 2022
logo
ON Semiconductor
NLU1G00 ONSEMI-NLU1G00_16 Datasheet
142Kb / 7P
   Single 2-Input NAND Gate
June, 2016 ??Rev. 3
NL17SZ00 ONSEMI-NL17SZ00_16 Datasheet
98Kb / 9P
   Single 2-Input NAND Gate
April, 2016 ??Rev. 13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com