công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G00GW bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC1G00GW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single 2-input NAND gate
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVC1G00GW bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC1G00GW Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GW Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GW Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GW Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GW Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GW Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GW Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GW Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC1G00GW Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
74LVC1G00
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 9 — 7 December 2011
8 of 17
NXP Semiconductors
74LVC1G00
Single 2-input NAND gate
13. Package outline
Fig 9.
Package outline SOT353-1 (TSSOP5)
UNIT
A1
A
max.
A2
A3
bp
L
HE
Lp
wy
v
ce
D(1)
E(1)
Z(1)
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.1
0
1.0
0.8
0.30
0.15
0.25
0.08
2.25
1.85
1.35
1.15
0.65
e1
1.3
2.25
2.0
0.60
0.15
7
°
0
°
0.1
0.1
0.3
0.425
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
0.46
0.21
SOT353-1
MO-203
SC-88A
00-09-01
03-02-19
w M
bp
D
Z
e
e1
0.15
13
5
4
θ
A
A2
A1
Lp
(A3)
detail X
L
HE
E
c
v M A
X
A
y
1.5
3 mm
0
scale
TSSOP5: plastic thin shrink small outline package; 5 leads; body width 1.25 mm
SOT353-1
1.1


Số phần tương tự - 74LVC1G00GW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G00GW PHILIPS-74LVC1G00GW Datasheet
86Kb / 15P
   Single 2-input NAND gate
2004 Sep 07
74LVC1G00GW NXP-74LVC1G00GW Datasheet
87Kb / 14P
   Single 2-input NAND gate
Rev. 07-17 July 2007
74LVC1G00GW NXP-74LVC1G00GW Datasheet
425Kb / 17P
   Single 2-input NAND gate
Rev. 8-20 October 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G00GW NEXPERIA-74LVC1G00GW Datasheet
256Kb / 16P
   Single 2-input NAND gate
Rev. 13 - 8 February 2022
74LVC1G00GW-Q100 NEXPERIA-74LVC1G00GW-Q100 Datasheet
203Kb / 11P
   Single 2-input NAND gate
More results

Mô tả tương tự - 74LVC1G00GW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G00 PHILIPS-74LVC1G00 Datasheet
86Kb / 15P
   Single 2-input NAND gate
2004 Sep 07
logo
Rohm
BU4S11 ROHM-BU4S11 Datasheet
39Kb / 4P
   Single 2-input NAND gate
logo
ON Semiconductor
NLU1G00 ONSEMI-NLU1G00 Datasheet
135Kb / 8P
   Single 2-Input NAND Gate
April, 2008 ??Rev. 0
MC74HC1G00 ONSEMI-MC74HC1G00 Datasheet
62Kb / 6P
   Single 2-Input NAND Gate
January, 2005 ??Rev. 9
logo
Unisonic Technologies
U74LVC1G00 UTC-U74LVC1G00_15 Datasheet
201Kb / 6P
   SINGLE 2-INPUT NAND GATE
logo
ON Semiconductor
MC74HC1G00 ONSEMI-MC74HC1G00_18 Datasheet
172Kb / 9P
   Single 2-Input NAND Gate
November, 2018 ??Rev. 12
MC74VHC1G01 ONSEMI-MC74VHC1G01_18 Datasheet
206Kb / 14P
   Single 2-Input NAND Gate
November, 2018 ??Rev. 17
MC74VHC1G00 ONSEMI-MC74VHC1G00_V01 Datasheet
182Kb / 14P
   Single 2-Input NAND Gate
March, 2022 ??Rev. 26
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G00 NEXPERIA-74LVC1G00 Datasheet
256Kb / 16P
   Single 2-input NAND gate
Rev. 13 - 8 February 2022
logo
ON Semiconductor
NLU1G00 ONSEMI-NLU1G00_16 Datasheet
142Kb / 7P
   Single 2-Input NAND Gate
June, 2016 ??Rev. 3
NL17SZ00 ONSEMI-NL17SZ00_16 Datasheet
98Kb / 9P
   Single 2-Input NAND Gate
April, 2016 ??Rev. 13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com